công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS13DT-CD13 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS13DT-CD13
Giải thích chi tiết về linh kiện  ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS13DT-CD13 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntan Capacitors

  TS13DT-CD13_17 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS13DT-CD13_17 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
Suntan®
G E N E R A L ,
M I N I A T U R I Z E D
TS13D CD13
F E A T U R E S
Standard product
For industrial equipment control etc
u Specifications
ITE
MS PE R F ORMA NCE
CHARA CTE RIST ICS
Operating Temperature Range(℃)
-40~+85 (16~100V), -25~+85 (160~450V)
Rated Voltage Range(V)
16~450
Capacitance Range(μF)
33~68000
Capacitance Tolerance(25℃, 120Hz)
-10%~+50%
Leakage Current(μA)
3CV(μA) Max (25℃, after 5 minutes)
C: Nominal Capacitance (μF)
V: Rated Voltage (V)
Dissipation Factor(25℃, 120Hz)
Rated Voltage (V)
16~25
35~63
80~350
400~450
Cap (μF)
33000~
10000
15000~
33000
47000~
68000
1000~
10000
15000~
33000
47~
10000
33~
470
Tanδ (Max)
0.35
0.50
0.75
0.25
0.35
0.20
0.25
Temperature Stability (120Hz)
Rated Voltage (V)
16~100
160~250
315~450
Impedance
Ratio
Z-25℃/Z+20℃
3
3
8
Z-40℃/Z+20℃
12
--
--
Load Life (85℃)
Time
1000hours
Leakage Current
Not more than the specified value.
Capacitance Change
Within±20% of the initial value
Dissipation Factor
Not more than 200% of the specified value.
Shelf Life (85℃)
Time
1000hours
Leakage Current
Not more than the specified value.
Capacitance Change
Within±20% of the initial value
Dissipation Factor
Not more than 200% of the specified value.
After test: UR to be applied for 60 minutes, 24 to 48 hours before measurement.
u Dimensions
mm
u Multiplier for ripple current
ΦD
22
25
30
35
40
F
8.5
10
14
14
14
H
10
12
12
12
12
Frequency coefficient
Frequency(Hz)
Rated Voltage(V)
50
60
120
1K
10K
≥50K
16~100
0.88
0.90
1.00
1.15
1.15
1.15
160~250
0.77
0.80
1.00
1.50
1.60
1.63
315~450
0.88
0.90
1.00
1.15
1.15
1.15
Temperature coefficient
Temperature(℃)
+20
+45
+70
+85
Factor
1.50
1.48
1.30
1.00
Suntan® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS13DT-CD13_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DT-CD13 SUNTAN-TS13DT-CD13 Datasheet
328Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results

Mô tả tương tự - TS13DT-CD13_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS13DL-CD117 SUNTAN-TS13DL-CD117 Datasheet
278Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DM-CD71A SUNTAN-TS13DM-CD71A Datasheet
284Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DS-CD296 SUNTAN-TS13DS-CD296 Datasheet
193Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13EG-CD135X SUNTAN-TS13EG-CD135X Datasheet
207Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D0-CD297 SUNTAN-TS13D0-CD297 Datasheet
408Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DH-CD264 SUNTAN-TS13DH-CD264 Datasheet
915Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13D3-CD60 SUNTAN-TS13D3-CD60 Datasheet
433Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DD-CD71C SUNTAN-TS13DD-CD71C Datasheet
120Kb / 1P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71 Datasheet
300Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DG-CD263 SUNTAN-TS13DG-CD263 Datasheet
354Kb / 4P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
TS13DF-CD71 SUNTAN-TS13DF-CD71_17 Datasheet
137Kb / 2P
   ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com