công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS11-11 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS11-11
Giải thích chi tiết về linh kiện  ELECTRICAL APPARATUE USE METALLIZED FILM WITH PRECISELY QUALITY CONTROL
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS11-11 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Suntan Capacitors

  TS11-11_17 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors TS11-11_17 Datasheet HTML 2Page - Suntan Capacitors TS11-11_17 Datasheet HTML 3Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
MOTOR CAPACITOR-CBB60
Suntan®
ELECTRICAL APPARATUE USE METALLIZED FILM WITH PRECISELY QUALITY CONTROL
TS11
F E A T U R E S
‧ Low D.F. (dissipation factor), good self-healing character
‧ High I.R. (insulation resistance)
‧ High safety & high reliability
‧ Anti-Striking current, strong over-carrier capacity
Dimensions (mm)
CAP
TS11-15
JFS-16
JFS-17
JFS-18
250VAC
450VAC
250VAC
450VAC
250VAC
450VAC
250VAC
450VAC
uF
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
D
H
1
30
57
30
57
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
53
1.5
30
57
30
57
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
53
2
30
57
30
57
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
53
2.5
30
57
30
57
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
53
3
30
57
30
57
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
53
3.5
30
57
30
57
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
53
3.75
30
57
30
57
--
--
--
--
30
60
30
60
30
53
30
53
4
30
57
30
57
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
53
4.5
30
57
30
57
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
53
4.7
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
30
53
30
63
5
30
57
35
65
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
63
6
30
57
35
65
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
63
6.3
30
57
35
65
30
60
30
60
30
60
30
60
30
53
30
63
7
30
57
35
65
30
60
35
63
30
60
35
68
30
53
35
63
7.5
--
--
--
--
30
60
35
63
--
--
--
--
--
--
--
--
8
30
57
35
65
30
60
35
63
30
60
35
68
30
53
9
30
57
35
65
30
60
35
63
--
--
--
--
--
--
--
--
10
30
57
35
65
30
60
40
73
30
60
40
73
30
63
35
73
12
30
57
40
70
30
60
40
73
30
60
40
73
30
63
35
73
12.5
35
60
40
70
35
63
40
73
35
63
40
73
35
63
35
73
13
--
--
--
--
35
63
40
73
--
--
--
--
--
--
--
--
14
35
60
40
70
35
63
40
73
35
63
40
73
35
63
40
73
15
35
60
40
70
35
63
40
73
35
63
40
73
35
63
40
73
16
35
60
40
70
35
63
40
73
35
63
40
73
35
63
40
73
18
35
60
40
70
35
63
40
98
35
63
40
73
35
63
45
73
20
40
70
40
95
40
73
40
98
40
73
40
98
35
73
45
73
22
40
70
40
95
40
73
40
98
40
73
40
98
35
73
45
73
24
40
70
40
95
40
73
40
98
40
73
40
98
40
73
40
96
25
40
70
40
95
40
73
40
98
40
73
40
98
40
73
40
96
30
40
70
45
95
40
73
45
98
40
73
45
98
40
73
45
96
33
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
45
73
45
96
35
40
95
45
95
40
98
45
98
40
98
45
98
45
73
45
96
40
40
95
50
105
40
98
50
109
40
98
50
109
45
73
50
95
45
40
95
50
105
40
98
50
109
40
98
50
109
40
96
50
95
50
40
95
50
105
40
98
50
109
40
98
50
109
40
96
50
103
55
45
95
50
116
45
98
50
119
45
98
50
119
45
96
50
123
60
50
106
50
116
45
98
50
119
45
98
50
119
45
96
50
123
65
50
106
55
120
45
98
55
123
45
98
55
123
45
96
55
123
70
50
106
55
120
50
109
55
123
50
109
55
123
50
95
55
123
75
50
106
55
120
50
109
55
123
50
109
55
123
50
95
55
123
80
50
106
55
120
50
109
60
123
50
109
60
123
50
95
55
123
85
50
106
60
120
50
109
60
123
50
109
60
123
50
95
60
123
90
50
106
60
120
50
109
60
123
50
109
60
123
50
103
60
123
100
50
106
60
120
50
109
60
123
50
109
60
123
50
103
60
123
Please visit our website to get more update data, those data & specification are subject to change without notice.
Suntan® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS11-11_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS11 SUNTAN-TS11 Datasheet
183Kb / 1P
   MOTOR STARTING CAPACITOR
TS11 SUNTAN-TS11 Datasheet
183Kb / 1P
   MOTOR STARTING CAPACITOR
logo
CUI INC
TS11 CUI-TS11 Datasheet
391Kb / 4P
   TACTILE SWITCH
04/13/2022
logo
STMicroelectronics
TS110-7 STMICROELECTRONICS-TS110-7 Datasheet
178Kb / 10P
   High surge voltage 1.25 A SCR for circuit breaker
June 2014 Rev 4
TS110-8 STMICROELECTRONICS-TS110-8 Datasheet
228Kb / 10P
   High surge voltage 1.25 A SCR for circuit breaker
October 2014 Rev 1
More results

Mô tả tương tự - TS11-11_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Suntan Capacitors
TS11 SUNTAN-TS11_17 Datasheet
251Kb / 1P
   ELECTRICAL APPARATUE USE METALLIZED FILM WITH PRECISELY QUALITY CONTROL
logo
jb Capacitors Company
JFS JBCAPACITORS-JFS Datasheet
732Kb / 3P
   Electrical apparatue use metalized film with precisely quality control
logo
MERITEK ELECTRONICS COR...
AMPP MERITEK-AMPP Datasheet
113Kb / 1P
   Metallized Polypropylene Film Capacitors - AC use
AMPE MERITEK-AMPE Datasheet
112Kb / 1P
   Metallized Polyester Film Capacitors - AC use
logo
List of Unclassifed Man...
KNB2520 ETC2-KNB2520 Datasheet
123Kb / 2P
   Polypropylene film, metallized
logo
Surge Components
C31(P) SURGE-C31(P) Datasheet
195Kb / 3P
   Metallized polypropylene film
logo
Illinois Capacitor, Inc...
222PWS202KD ILLINOISCAPACITOR-222PWS202KD Datasheet
138Kb / 1P
   AXIAL LEAD METALLIZED FILM WITH FOIL ELECTRODES
logo
EPCOS
B32559S EPCOS-B32559S Datasheet
327Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32591 EPCOS-B32591 Datasheet
533Kb / 26P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
B32932 EPCOS-B32932 Datasheet
295Kb / 18P
   Film Capacitors Metallized Polyester Film Capacitors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com