công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TS02 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Suntan Capacitors

tên linh kiện TS02
Giải thích chi tiết về linh kiện  METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUNTAN [Suntan Capacitors]
Trang chủ  http://www.suntan.com.hk
Logo SUNTAN - Suntan Capacitors

TS02 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Suntan Capacitors

  TS02_17 Datasheet HTML 1Page - Suntan Capacitors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR
Suntan®
NON-INDUCTIVE, EXTENDED FOIL, DIP COATED, HIGH MOISTURE RESISTANCE
TS02
F E A T U R E S
‧ High reliable with its Self-Healing performance.
‧ Coated with epoxy resin for superior heat resistance, humidity resistance and solvent resistance.
‧ Good reputation in use with filtering, DC blocking coupling and general communication equipment,
SPECIF ICA TIONS
OPERATING TEMPERATURE
RATED VOLTAGE
CAPACITANCE RANGE
CAPACITANCE TOLERANCE
INSULATION RESISTANCE
DISSIPATION FACTOR
-40℃ TO + 85℃
DC 100V, 250V, 400V, 630V
0.01 TO 6.8µF
±5%, ±10%, ±20%
UR≤100V
C≤0.33µF ≥3750MΩ
C>0.33µF ≥1250MΩ
UR>100V
C≤0.33µF ≥7500MΩ
C>0.33µF ≥2500MΩ
≤0.01 (AT 1KHZ)
VDC
Mfd
100V (2A)
250V (2E)
400V (2G)
630V (2J)
L
T
H
P
L
T
H
P
L
T
H
P
L
T
H
P
0.01
14
5.5
10
10
14
4.8
9
10
14
4.8
9
10
14
4.8
9
10
0.015
14
5.7
10
10
14
6.5
10
10
14
6.5
10
10
14
5.7
9.6
10
0.018
14
5.9
10
10
14
6.5
10
10
14
6.5
10
10
14
5.9
10
10
0.022
14
6
10
10
14
6.5
10
10
14
6.5
10
10
14
6
10
10
--
--
--
--
--
--
--
--
19
7
11
15
--
--
--
--
0.027
14
6.3
10
10
14
6.5
10
10
14
6.5
10
10
14
6.3
9.5
10
0.033
14
6.8
10
10
14
6.8
10
10
14
6.8
10
10
14
6.8
10
10
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
19
7
11
15
0.039
14
6
10
10
14
6.5
10
10
14
6.5
10
10
14
6
10
10
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
19
8
12
15
0.047
14
6.5
10.5
10
14
6.5
10.5
10
14
6.5
10.5
10
14
6.5
10.5
10
--
--
--
--
--
--
--
--
19
8
12
15
19
8
11.5
15
0.056
14
5.8
10
10
14
5.8
9
10
14
6.5
10
10
14
9
12
10
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
19
7
11
15
0.068
14
6
10
10
14
6.5
10
10
14
6.5
10
10
14
9
13
10
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
19
7
11
15
0.082
14
6.5
10.4
10
14
6.5
10.4
10
14
6.5
10.4
10
14
9
13
10
0.1
14
7
10.8
10
14
7
10.8
10
14
7
10.8
10
14
9
14
10
--
--
--
--
--
--
--
--
19
7.5
12
15
19
8
12
15
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
24
8.5
12.5
20
0.15
14
7
11
10
14
7
11
10
14
8.5
13
10
18
8.5
14.5
15
--
--
--
--
--
--
--
--
19
7.5
11.5
15
--
--
--
--
0.18
14
7.6
11
10
14
7.6
11
10
19
8
12
15
18
9.5
14.5
15
--
--
--
--
--
--
--
--
25
7
11.5
22.5
25
8
12.5
22.5
0.22
14
7.2
11
10
14
8.5
12.5
10
14
8.5
12.5
10
19
10.5
15
15
--
--
--
--
19
6.5
10.5
15
19
8
12.5
15
24
9.5
14.5
20
--
--
--
--
--
--
--
--
24
7
12
20
26.5
8
13
22.5
0.27
14
8
11.5
10
18
6
9.9
15
18
8
13.5
15
24
9
15
20
18
6
9.9
15
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
0.33
14
8
11
10
14
8.5
14
10
19
9
14
15
24
10
16.5
20
18
6.5
10.5
15
18
6.5
10.5
15
24
7.5
12
20
25
9.5
15.5
22.5
--
--
--
--
--
--
--
--
26
7.5
12
22.5
32
8.5
15.5
27.5
0.39
14
8
12.1
10
18
7
11
15
19
10
15
15
24
10
15.5
20
19.5
7.5
11.5
15
--
--
--
--
--
--
--
--
32.5
8.5
15.5
27.5
0.47
14
8
14
10
18
7.8
12.5
15
19
10
15
15
24
11
17
20
18
7.5
11.5
15
--
--
--
--
24
8.5
14
20
25
10
17
22.5
--
--
--
--
--
--
--
--
25
8
13.5
22.5
32
9
16.5
27.5
0.5
18
7
11
15
18
8.5
13
15
19
10
16.5
15
24
11
18.5
20
0.56
14
9
13.5
10
19
9
13.5
15
19
10.5
17.5
15
24
12
19
20
19
8
13
15
--
--
--
--
24
8.5
15.5
20
25
11.5
18.5
22.5
--
--
--
--
--
--
--
--
25
8.5
14
22.5
--
--
--
--
0.68
14
7.5
13
10
19
9.5
15
15
18
11.5
16.5
15
24.5
15.5
20.5
20
18.5
7.5
12.5
15
--
--
--
--
24.5
9.5
16
20
25
11
18
22.5
--
--
--
--
--
--
--
--
25
9
15
22.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32
8
15
27.5
--
--
--
--
0.82
19
9
14.5
15
18
10
15
15
24.5
10
17
20
32
11
20
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
26
10
17.5
22.5
--
--
--
--
1
19
9.5
14.5
15
19
10.5
15
15
24.5
11
18
20
32
12.5
21
27.5
--
--
--
--
24
8.5
15
20
26.5
10
17
22.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32
9.5
16
27.5
--
--
--
--
1.2
18
10
14.5
15
19
11
16
15
24
12
19
20
32
13
22
27.5
24
8.5
13.5
20
24.5
9.5
14.8
20
32
10.5
17
27.5
--
--
--
--
1.5
18
10
15.5
15
24
10
15.5
20
19
13.5
19
15
32
14.5
24
27.5
24
8.5
14
20
25
10
15
22.5
25
13
19.5
22.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32.5
11.5
18.5
27.5
--
--
--
--
1.8
24
9
16
20
24.5
11
16
20
25
12.5
21.5
22.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
32
11
19.5
27.5
--
--
--
--
2
24
9.5
17.5
20
25
12
16.5
22.5
32
13
20.5
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
31
10
17
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
2.2
24
11.5
18.5
20
24
12
18
20
32
13
20.5
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
25
12
18
22.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
31
10
17.5
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
2.5
24
11.5
18.5
20
31
11
18
27.5
32
13.5
22
27.5
--
--
--
--
2.7
24
10.5
18.5
20
24
13
19.2
20
32
14
22
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
31
11
19
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
2.9
24
11
19
20
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
3
--
--
--
--
31
12
19
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
3.3
24
11.5
20
20
31
12
20.5
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
4.5
25.5
12
21
22.5
31
14
21.5
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
31
11.5
20
27.5
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Note: Specification are subject to change without notice. For more detail and update, please visit our website.
Suntan® Technology Company Limited
Website: www.suntan.com.hk
Email: info@suntan.com.hk
Tel: (852) 8202 8782
Fax: (852) 8208 6246


Số phần tương tự - TS02_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
CUI INC
TS02-66-150-BK-100-LCR-D CUI-TS02-66-150-BK-100-LCR-D Datasheet
467Kb / 5P
   TACTILE SWITCH
TS02-66-150-BK-100-SCR-D CUI-TS02-66-150-BK-100-SCR-D Datasheet
467Kb / 5P
   TACTILE SWITCH
TS02-66-150-BK-160-LCR-D CUI-TS02-66-150-BK-160-LCR-D Datasheet
467Kb / 5P
   TACTILE SWITCH
TS02-66-150-BK-160-SCR-D CUI-TS02-66-150-BK-160-SCR-D Datasheet
467Kb / 5P
   TACTILE SWITCH
TS02-66-150-BK-260-LCR-D CUI-TS02-66-150-BK-260-LCR-D Datasheet
467Kb / 5P
   TACTILE SWITCH
More results

Mô tả tương tự - TS02_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
ECQ-E4105KF PANASONIC-ECQ-E4105KF Datasheet
352Kb / 19P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-U2A223KLA PANASONIC-ECQ-U2A223KLA Datasheet
137Kb / 2P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-E4563KF PANASONIC-ECQ-E4563KF Datasheet
352Kb / 19P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-U3A104MG PANASONIC-ECQ-U3A104MG Datasheet
136Kb / 2P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-E12222KF PANASONIC-ECQ-E12222KF Datasheet
352Kb / 19P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-E6334KF PANASONIC-ECQ-E6334KF Datasheet
467Kb / 19P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-E4474KF PANASONIC-ECQ-E4474KF Datasheet
352Kb / 19P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-E6152JF PANASONIC-ECQ-E6152JF Datasheet
467Kb / 19P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-E6105JF PANASONIC-ECQ-E6105JF Datasheet
352Kb / 19P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-U2A824MLA PANASONIC-ECQ-U2A824MLA Datasheet
115Kb / 2P
   Metallized Polyester Film Capacitor
ECQ-U2A473KL PANASONIC-ECQ-U2A473KL Datasheet
191Kb / 2P
   Metallized Polyester Film Capacitor
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com