công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FW0524LCX bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

tên linh kiện FW0524LCX
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra Low Capacitance TVS Array
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUTUREWAFER [FutureWafer Tech Co.,Ltd]
Trang chủ  http://futurewafer.com.tw/
Logo FUTUREWAFER - FutureWafer Tech Co.,Ltd

FW0524LCX bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd

  FW0524LCX Datasheet HTML 1Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FW0524LCX Datasheet HTML 2Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FW0524LCX Datasheet HTML 3Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FW0524LCX Datasheet HTML 4Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd FW0524LCX Datasheet HTML 5Page - FutureWafer Tech Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
FW0524LCX
Ultra Low Capacitance TVS Array
Feature
With TVS Diode
ESD Protection:Level 4
Low clamping voltage
150 Watts peak pulse power per line(tp=8/20uS)
Ultra low capacitance:0.8pf max.(any I/O to GND.)
Protection 4 lines I/O port
IEC Compatibility
EN61000-4
61000-4-2(ESD):Level 4,Contact:>±12kv,Air::>±17kv
61000-4-4(EFT):40A-5/50ns
61000-4-5(Surge):5A,8/20us
Flow-Through design
Mechanical Characteristics
Molded JEDEC DFN 10pin package
(2.5x1.0x0.58mm)
Packing:Tape and Reel
Flammability rating UL 94V-0
Halogen Free
Device Characteristics
Maximum Ratings@25 unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Value
Units
Peak pulse power (tp=8/20us) see fig 1.
PPP
150
Watts
Operating Temperature
TJ
-55~150
°
C
Storage Temperature
TSTG
-55~150
°
C
E1605F10A-STD-FW-001
Futurewafer Technlogy co., Ltd.,
Pin
Identification
1,2,4,5
Input lines
6,7,9,10
Output lines
3,8
Ground
DFN2510-10L
Applications
Personal Digital Assistance
Wireless System
HDMI 1.4
High Speed Data Line
Ethernet
Esata Interfaces


Số phần tương tự - FW0524LCX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FW0524LC FUTUREWAFER-FW0524LC Datasheet
1,017Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance TVS Array
FW0524LC-0.8PF FUTUREWAFER-FW0524LC-0.8PF Datasheet
1,017Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance TVS Array
FW0524LCS FUTUREWAFER-FW0524LCS Datasheet
916Kb / 5P
   Extremely Low Capacitance TVS Array
More results

Mô tả tương tự - FW0524LCX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Protek Devices
GBLC03 PROTEC-GBLC03 Datasheet
174Kb / 3P
   ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
logo
FutureWafer Tech Co.,Lt...
FW0524LC-0.8PF FUTUREWAFER-FW0524LC-0.8PF Datasheet
1,017Kb / 5P
   Ultra Low Capacitance TVS Array
logo
Protek Devices
SLVU2.8-4 PROTEC-SLVU2.8-4_05 Datasheet
97Kb / 5P
   ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PLC497 PROTEC-PLC497 Datasheet
111Kb / 5P
   ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
GBLCSC03 PROTEC-GBLCSC03 Datasheet
57Kb / 3P
   ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
GBLCSC03 PROTEC-GBLCSC03_07 Datasheet
62Kb / 3P
   ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
SLVU28-4 PROTEC-SLVU28-4 Datasheet
184Kb / 5P
   ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
GBLCXXCDSL PROTEC-GBLCXXCDSL Datasheet
522Kb / 7P
   ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PAM03SD2303CI PROTEC-PAM03SD2303CI_12 Datasheet
602Kb / 7P
   ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
DL0521P PROTEC-DL0521P_11 Datasheet
569Kb / 6P
   ultra LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
PAM19DF2L0521P PROTEC-PAM19DF2L0521P Datasheet
473Kb / 6P
   ULTRA LOW CAPACITANCE TVS ARRAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com