công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST70-27M bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

tên linh kiện ST70-27M
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Zener Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Trang chủ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

ST70-27M bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  ST70-27M_17 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST70-27M_17 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST70-27M_17 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST70-27M_17 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
On glass-epoxy substrate : t=1mm
Soldering land : 11×11mm
Cu layar :35μm
Tl-sensing point
過渡熱抵抗
Transient Thermal Resistance
10
100
0.001
0.01
0.1
Time t〔s〕
θj
θjll
θjl
θja
θja
θja
10-4 10-3
10-2
10-1
100
102
10
101
24 26 28 30 32
36
34
40
38
せん頭サージ逆電流−クランピング電圧
IRSM vs VCL
0.1
1000
100
10
0.01
0.001
Clamping Voltage VCL〔V〕
10/1000μs
Typical
IR=1mA
Typical
VR=23V
Typical
50
100
150
VBR-Tj特性
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
30
28
32
26
29
27
31
25
24
Junction Temperature Tj〔℃〕
50
100
150
-Tj特性
Reverse Current vs Junction Temperature
10
100
0.01
0.1
Junction Temperature Tj〔℃〕
せん頭サージ逆電流耐量
Peak Surge Reverse Current
0.02
0.1
10
100
5000
1000
10
Pulse Width tp〔ms〕
Non-repetitive
Tj=25℃
IRSM
IRSM/2
tp
0


Số phần tương tự - ST70-27M_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST70-27MF SHINDENGEN-ST70-27MF Datasheet
951Kb / 1P
   Power zener Diode
More results

Mô tả tương tự - ST70-27M_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST04-27F1 SHINDENGEN-ST04-27F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST60-48MF SHINDENGEN-ST60-48MF_17 Datasheet
215Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST80-14MF SHINDENGEN-ST80-14MF_17 Datasheet
217Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST02-30G1 SHINDENGEN-ST02-30G1 Datasheet
873Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-43G1 SHINDENGEN-ST02-43G1 Datasheet
800Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-27G1 SHINDENGEN-ST02-27G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-36G1 SHINDENGEN-ST02-36G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST03-68F1 SHINDENGEN-ST03-68F1 Datasheet
692Kb / 1P
   Power zener Diode
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1 Datasheet
701Kb / 1P
   Power zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com