công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0-0B066PA006SB-M992F09 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Vincotech

tên linh kiện 0-0B066PA006SB-M992F09
Giải thích chi tiết về linh kiện  Open emitter topology
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VINCOTECH [Vincotech]
Trang chủ  http://www.vincotech.com
Logo VINCOTECH - Vincotech

0-0B066PA006SB-M992F09 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Vincotech

Back Button 0-0B066PA006SB-M992F09 Datasheet HTML 5Page - Vincotech 0-0B066PA006SB-M992F09 Datasheet HTML 6Page - Vincotech 0-0B066PA006SB-M992F09 Datasheet HTML 7Page - Vincotech 0-0B066PA006SB-M992F09 Datasheet HTML 8Page - Vincotech 0-0B066PA006SB-M992F09 Datasheet HTML 9Page - Vincotech 0-0B066PA006SB-M992F09 Datasheet HTML 10Page - Vincotech 0-0B066PA006SB-M992F09 Datasheet HTML 11Page - Vincotech 0-0B066PA006SB-M992F09 Datasheet HTML 12Page - Vincotech 0-0B066PA006SB-M992F09 Datasheet HTML 13Page - Vincotech Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 17 page
background image
10-0B066PA006SB-M992F09
datasheet
23 Jun. 2017 / Revision 3
9
Copyright Vincotech
Inverter Switching Characteristics
figure 5.
IGBT
figure 6.
IGBT
Typical swit ching t imes as a f unct ion of collector current
Typical swit ching t imes as a f unct ion of gate resistor
t = f(I C)
t = f(R g)
With an induc tive load at
With an inductive load at
T j =
150
°C
T j =
150
°C
V CE =
300
V
V CE =
300
V
V GE =
±15
V
V GE =
±15
V
R gon =
64
Ω
I C =
6
A
R goff =
64
Ω
figure 7.
FWD
figure 8.
FWD
Typical reverse recovery t ime as a f unction of collector current
Typical reverse recovery t ime as a f unct ion of IGBT t urn on gat e resist or
t rr = f(I C)
t rr = f(R gon)
At
V CE=
300
V
25
°C
At
V CE =
300
V
25
°C
V GE =
±15
V
T j:
150 °C
V GE =
±15
V
T j:
150 °C
R gon =
64
Ω
I C =
6
A
td(off)
tf
td(on)
tr
0,001
0,01
0,1
1
0
2
4
6
8
10
12
IIIICCCC (A
(A
(A
(A))))
td(off)
tf
td(on)
tr
0,001
0,01
0,1
1
0
32
64
96
128
160
192
224
256
288
rrrrgggg ((((Ω)
Ω)
Ω)
Ω)
trr
trr
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0
32
64
96
128
160
192
224
256
288
R
R
R
Rgon
g on
g on
g on (
(((Ω)
Ω)
Ω)
Ω)
trr
trr
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0
2
4
6
8
10
12
IIIICCCC (A)
(A)
(A)
(A)


Số phần tương tự - 0-0B066PA006SB-M992F09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vincotech
0-0B06PRA004RC-L022C09 VINCOTECH-0-0B06PRA004RC-L022C09 Datasheet
1Mb / 17P
   IGBT in TRENCHSTOP RC technology
More results

Mô tả tương tự - 0-0B066PA006SB-M992F09

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vincotech
10-0B066PA030SB-M996F09 VINCOTECH-10-0B066PA030SB-M996F09 Datasheet
1Mb / 17P
   Open emitter topology
20-1B12IPA015SC-L579F09 VINCOTECH-20-1B12IPA015SC-L579F09 Datasheet
1Mb / 11P
   Open Emitter or Emitter Shunt
20-1B12IPA008SC-L239C09 VINCOTECH-20-1B12IPA008SC-L239C09 Datasheet
752Kb / 9P
   Open Emitter or Emitter Shunt
30-F212PMA075M701-L889A70 VINCOTECH-30-F212PMA075M701-L889A70 Datasheet
417Kb / 9P
   Open emitter configuration
logo
International Rectifier
IRAM136-1060A IRF-IRAM136-1060A Datasheet
259Kb / 17P
   10A, 600Vwith Open Emitter Pins
IRAM136-0760A2 IRF-IRAM136-0760A2 Datasheet
258Kb / 17P
   5A, 600V with Open Emitter Pins
IRAMX20UP60A IRF-IRAMX20UP60A Datasheet
240Kb / 17P
   20A, 600V with open Emitter Pins
logo
Fairchild Semiconductor
7004 FAIRCHILD-7004 Datasheet
85Kb / 12P
   Power Converter Topology
logo
Vincotech
10-FY07HVA075S5-L985F08 VINCOTECH-10-FY07HVA075S5-L985F08 Datasheet
308Kb / 7P
   Innovative H6.5 topology
70-W624N3A1K2SC-L400FP VINCOTECH-70-W624N3A1K2SC-L400FP Datasheet
1Mb / 28P
   2400V NPC-topology
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com