công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ST02-30G1 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

tên linh kiện ST02-30G1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Zener Diode
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SHINDENGEN [Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd]
Trang chủ  http://www.shindengen.co.jp/
Logo SHINDENGEN - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

ST02-30G1 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd

  ST02-30G1_17 Datasheet HTML 1Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-30G1_17 Datasheet HTML 2Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-30G1_17 Datasheet HTML 3Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd ST02-30G1_17 Datasheet HTML 4Page - Shindengen Electric Mfg.Co.Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
www.
s
hi
ndengen.
co.
j
p/
pr
oduct
/
s
emi
/
U180-p2016.02〉)
ST02-
30G1
30V
単位
Uni
t
規格値
Rat
i
ngs
条 件
Condi
t
i
ons
記号
Symbol
I
t
em
-55~150
Tstg
保存温度
St
or
ageTemper
at
ur
e
150
Tj
接合部温度
Oper
at
i
onJunct
i
onTemper
at
ur
e
A
5
10/1000μs非繰り返し
10/
1000µsNon-
r
epet
i
t
i
ve
IRSM
せん頭サージ逆電流
Maxi
mum Sur
geRever
seCur
r
ent
W
200
10/1000μs非繰り返し
10/
1000µsNon-
r
epet
i
t
i
ve
PRSM
せん頭サージ逆電力
Maxi
mum Sur
geRever
sePower
W
1
P
許容損失
PowerDi
ssi
pat
i
on
V
24
VRM
連続印加電圧
Maxi
mum Rever
seVol
t
age
V
MIN
28.
0
TYP
30.
0
MAX
32.
0
IR=2mA
VBR
動作開始電圧
Br
eakdownVol
t
age
V
MAX
40.
0
10/1000μs,IRSM=5.
0A
VCL
制限電圧
Cl
ampi
ngVol
t
age
μA
MAX
5.
0
パルス測定
Pul
semeasur
ement
VR=24V,
IR
逆電流
Rever
seCur
r
ent
℃/W
MAX
20
接合部・リード間,プリント基板実装
Junct
i
ont
ol
ead,Ongl
ass-
epoxysubst
r
at
e
θjl
熱抵抗
Ther
malResi
st
ance
MAX
120
接合部・周囲間,プリント基板実装 160mm2
Junct
i
ont
oambi
ent
,Ongl
ass-
epoxysubst
r
at
e160mm2
θja
●電気的・熱的特性 El
ect
r
i
calChar
act
er
i
st
i
cs
指定のない場合 Tl=25℃/unlessotherwisespecified)
■定格表 RATI
NGS
●絶対最大定格 Absol
ut
eMaxi
mum Rat
i
ngs
指定のない場合 Tl=25℃/unlessotherwisespecified)
Uni
t:mm
■外観図 OUTLI
NE
Package:G1F
3.5
Control No.
管理番号
Date code
ロット記号
Cathode mark
カソードマーク
Type No.
品名略号
Z 00
Z 00
①②
Time〔μs〕
10
1000
※IRSM 定義
IRSM Definition
IRSM
IRSM
外形図については新電元 Webサイトをご参照下さい。捺印表示については
捺印仕様をご確認下さい。
Fordet
ai
l
soft
heout
l
i
nedi
mensi
ons,r
ef
ert
oourwebsi
t
e.Asf
ort
he
mar
ki
ng,r
ef
ert
ot
hespeci
f
i
cat
i
on"Mar
ki
ng,Ter
mi
nalConnect
i
on".
特長
1Wクラス
小型 SMD
車載用途も対応可能
AEC-
Q101準拠
Feat
ur
e
1W Cl
ass
Smal
lSMD
Avai
l
abl
ef
oraut
omot
i
veuse
BasedonAEC-
Q101
PowerZenerDi
ode
TVS(TransientVoltageSuppressor)


Số phần tương tự - ST02-30G1_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST02-30G1 SHINDENGEN-ST02-30G1 Datasheet
873Kb / 1P
   Power zener Diode
More results

Mô tả tương tự - ST02-30G1_17

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Shindengen Electric Mfg...
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST04-27F1 SHINDENGEN-ST04-27F1_17 Datasheet
221Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST60-48MF SHINDENGEN-ST60-48MF_17 Datasheet
215Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST70-27M SHINDENGEN-ST70-27M_17 Datasheet
218Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST80-14MF SHINDENGEN-ST80-14MF_17 Datasheet
217Kb / 4P
   Power Zener Diode
ST02-30G1 SHINDENGEN-ST02-30G1 Datasheet
873Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-43G1 SHINDENGEN-ST02-43G1 Datasheet
800Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-27G1 SHINDENGEN-ST02-27G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST02-36G1 SHINDENGEN-ST02-36G1 Datasheet
797Kb / 1P
   Power zener Diode
ST03-68F1 SHINDENGEN-ST03-68F1 Datasheet
692Kb / 1P
   Power zener Diode
ST04-14F1 SHINDENGEN-ST04-14F1 Datasheet
701Kb / 1P
   Power zener Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com