công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA79XX bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KA79XX
Giải thích chi tiết về linh kiện  FIXED VOLTAGE REGULATOR (NEGATIVE)
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KA79XX bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  KA79XX Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA79XX Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA79XX Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA79XX Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA79XX Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA79XX Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA79XX Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA79XX Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor KA79XX Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 15 page
background image
MC79XX (LM79XX) (KA79XX/A)
FIXED VOLTAGE REGULATOR (NEGATIVE)
LM7909 ELECTRICAL CHARACTERISTICS
(VI = 14V, lO = 500mA, 0
°C ≤T
J
≤+ 125°C, C
I =2.2
µF, C
O = 1
µF, unless otherwise specified)
* Load and line regulation are specified at constant junction temperature. Changes in VO due to heating effects must be taken
into account separately. Pulse testing with low duty is used.
Characteristic
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
TJ =+ 25
°C
- 8.7
- 9.0
- 9.3
Output Voltage
VO
IO = 5mA to 1A, PO 15W
VI = -1.5 to -23V
- 8.6
- 9.0
- 9.4
V
VI = -10.5 to -25V
10
180
VI= -11 to -17V
5
90
TJ =+ 25
°C
IO = 5mA to 1.5A
12
180
TJ =+ 25
°C
IO = 250 to 750mA
4
90
Quiescent Current
IQ
TJ =+ 25
°C
3
6
mA
IO = 5mA to 1A
0.05
0.5
VI = -11.5 to -25V
0.1
1
Temperature Coefficient of VD
∆V
O/
∆T
IO = 5mA
-0.6
mV/
°C
Output Noise Voltage
VN
f = 10Hz to 100KHz
TA =+ 25
°C
175
µV
Ripple Rejection
RR
f = 120Hz
∆V
I = 10V
54
60
dB
Dropout Voltage
VD
TJ=+ 25
°C
IO = 1A
2
V
Short Circuit Current
ISC
TJ= +25
°C, V
I = -35V
300
mA
Peak Current
IPK
TJ =+25
°C
2.2
A
Line Regulation
∆V
O
Load Regulation
∆V
O
mV
mV
TJ = 25
°C
Quiescent Current Change
∆I
Q
mA


Số phần tương tự - KA79XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA79XX FAIRCHILD-KA79XX Datasheet
121Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
KA79XX FAIRCHILD-KA79XX Datasheet
121Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
KA79XXA FAIRCHILD-KA79XXA Datasheet
121Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - KA79XX

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
S79XXPI AUK-S79XXPI Datasheet
270Kb / 8P
   Fixed-Negative-Voltage Regulator
logo
Micro Electronics
SG7900A MICRO-ELECTRONICS-SG7900A Datasheet
175Kb / 7P
   NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATOR
logo
AUK corp
S79XXPIC AUK-S79XXPIC_1 Datasheet
301Kb / 8P
   Fixed-Negative-Voltage Regulator
logo
Microsemi Corporation
SG79XXA MICROSEMI-SG79XXA Datasheet
1Mb / 12P
   Negative Fixed Voltage Regulator
SG120 MICROSEMI-SG120 Datasheet
167Kb / 8P
   NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATOR
logo
AUK corp
S79XXPIC AUK-S79XXPIC Datasheet
271Kb / 8P
   Fixed-Negative-Voltage Regulator
logo
Microsemi Corporation
SG7912AR MICROSEMI-SG7912AR Datasheet
405Kb / 9P
   Negative Fixed Voltage Regulator
logo
AUK corp
S79XXPI AUK-S79XXPI_1 Datasheet
302Kb / 8P
   Fixed-Negative-Voltage Regulator
logo
Microsemi Corporation
SG7900A MICROSEMI-SG7900A Datasheet
375Kb / 7P
   NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATOR
SG120 MICROSEMI-SG120_1 Datasheet
379Kb / 8P
   NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATOR
SG79XXA MICROSEMI-SG79XXA_10 Datasheet
417Kb / 9P
   Negative Fixed Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com