công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KA7912 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

tên linh kiện KA7912
Giải thích chi tiết về linh kiện  FIXED VOLTAGE REGULATOR (NEGATIVE)
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Trang chủ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

KA7912 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  KA7912 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor KA7912 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor KA7912 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor KA7912 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor KA7912 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor KA7912 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor KA7912 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor KA7912 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor KA7912 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
MC79XX (LM79XX) (KA79XX/A)
FIXED VOLTAGE REGULATOR (NEGATIVE)
3-TERMINAL 1A NEGATIVE VOLTAGE REGULATORS
The MC79XX series of three-terminal negative regulators are available in
TO-220 package and with several fixed output voltages, making them useful
in a wide range of applications. Each type employs internal current limiting,
thermal shut-down and safe area protection, making it essentially indestructible.
FEATURES
• Output Current in Excess of 1A
• Output Voltages of -5, -6, -8, -12, -15, -18, -24V
• Internal Thermal Overload Protection
• Short Circuit Protection
• Output Transistor Safe-Area Compensation
Device
Output Voltage
Tolerance
Package
Operating Temperature
MC79XXCT (LM79XXCT) (KA79XX)
± 4%
KA79XXA
± 2%
TO-220
0 ~+125
°C
VOLTAGE
REFERENCE
+
-
PROTECTION
CIRCUITRY
R1
R2
Rsc
GND
I1
I2
Out
In
Q1
Q2
TO-220
1: GND 2: Input 3: Output
ORDERING INFORMATION
BLOCK DIAGRAM
©1999 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. C


Số phần tương tự - KA7912

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Fairchild Semiconductor
KA7912 FAIRCHILD-KA7912 Datasheet
121Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
KA7912 ETC2-KA7912 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
logo
TAITRON Components Inco...
KA7912 TAITRON-KA7912 Datasheet
75Kb / 1P
   Voltage Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
KA7912A FAIRCHILD-KA7912A Datasheet
121Kb / 18P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
KA7912ATU FAIRCHILD-KA7912ATU Datasheet
164Kb / 17P
   3-Terminal 1A Negative Voltage Regulator
More results

Mô tả tương tự - KA7912

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
AUK corp
S79XXPI AUK-S79XXPI Datasheet
270Kb / 8P
   Fixed-Negative-Voltage Regulator
logo
Micro Electronics
SG7900A MICRO-ELECTRONICS-SG7900A Datasheet
175Kb / 7P
   NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATOR
logo
AUK corp
S79XXPIC AUK-S79XXPIC_1 Datasheet
301Kb / 8P
   Fixed-Negative-Voltage Regulator
logo
Microsemi Corporation
SG79XXA MICROSEMI-SG79XXA Datasheet
1Mb / 12P
   Negative Fixed Voltage Regulator
SG120 MICROSEMI-SG120 Datasheet
167Kb / 8P
   NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATOR
logo
AUK corp
S79XXPIC AUK-S79XXPIC Datasheet
271Kb / 8P
   Fixed-Negative-Voltage Regulator
logo
Microsemi Corporation
SG7912AR MICROSEMI-SG7912AR Datasheet
405Kb / 9P
   Negative Fixed Voltage Regulator
logo
AUK corp
S79XXPI AUK-S79XXPI_1 Datasheet
302Kb / 8P
   Fixed-Negative-Voltage Regulator
logo
Microsemi Corporation
SG7900A MICROSEMI-SG7900A Datasheet
375Kb / 7P
   NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATOR
SG120 MICROSEMI-SG120_1 Datasheet
379Kb / 8P
   NEGATIVE FIXED VOLTAGE REGULATOR
SG79XXA MICROSEMI-SG79XXA_10 Datasheet
417Kb / 9P
   Negative Fixed Voltage Regulator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com