công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WZ140376WT75236BJ2 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện WZ140376WT75236BJ2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Watercooled RF Power Pot Capacitors Internal Cooling System
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

WZ140376WT75236BJ2 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  WZ140376WT75236BJ2 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix WZ140376WT75236BJ2 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix WZ140376WT75236BJ2 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix WZ140376WT75236BJ2 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix WZ140376WT75236BJ2 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix WZ140376WT75236BJ2 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
TWXFZ 140266, TWXFZ 140316, TWXFZ 140376
www.vishay.com
Vishay Draloric
Revision: 11-Sep-15
3
Document Number: 22132
For technical questions, contact: powcap@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
DERATING DIAGRAMS
WI140266WJ10336BJ1, WI140266WJ10336BJ2
WI140316WQ75236BJ4, WI140316WQ75236BJ2
WZ140376WT75236BJ1, WZ140376WT75236BJ2
WI140376WP10336BJ1, WI140376WP10336BJ2
10
100
1000
10 000
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
Frequency (MHz)
0.65 MHz
0.49 MHz
U
g
Q
g
I
g
I
g (ARMS)
Q
g (kvar)
U
g (kVp)
10
100
1000
10 000
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
Frequency (MHz)
0.65 MHz
0.34 MHz
U
g
Q
g
I
g
I
g (ARMS)
Q
g (kvar)
U
g (kVp)
10
100
1000
10 000
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
Frequency (MHz)
0.65 MHz
0.23 MHz
U
g
Q
g
I
g
I
g (ARMS)
Q
g (kvar)
U
g (kVp)
10
100
1000
10 000
0.1
1
10
100
0.01
0.1
1
10
100
Frequency (MHz)
0.49 MHz
0.32 MHz
U
g
Q
g
I
g
I
g (ARMS)
Q
g (kvar)
U
g (kVp)


Số phần tương tự - WZ140376WT75236BJ2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
WZ11A ETC2-WZ11A Datasheet
131Kb / 4P
   METRAport 3A Folding Analog Multimeter
WZ11B ETC2-WZ11B Datasheet
131Kb / 4P
   METRAport 3A Folding Analog Multimeter
WZ12A ETC2-WZ12A Datasheet
131Kb / 4P
   METRAport 3A Folding Analog Multimeter
WZ12B ETC2-WZ12B Datasheet
131Kb / 4P
   METRAport 3A Folding Analog Multimeter
WZ12C ETC2-WZ12C Datasheet
131Kb / 4P
   METRAport 3A Folding Analog Multimeter
More results

Mô tả tương tự - WZ140376WT75236BJ2

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TWIF085175 VISHAY-TWIF085175 Datasheet
102Kb / 6P
   Watercooled RF Power Pot Capacitors Internal Cooling System
Revision: 11-May-16
TWXFZ106266 VISHAY-TWXFZ106266 Datasheet
100Kb / 5P
   Watercooled RF Power Pot Capacitors Internal Cooling System
Revision: 11-Sep-15
TWX VISHAY-TWX Datasheet
152Kb / 11P
   Water Cooled RF Power Pot Capacitors, External Cooling System
TDFZ170229 VISHAY-TDFZ170229_15 Datasheet
82Kb / 4P
   RF Power Pot Capacitors
Revision: 07-Sep-15
TOSW118115 VISHAY-TOSW118115 Datasheet
78Kb / 3P
   Watercooled RF Power Barrel Capacitors for Dielectric Heating Equipment
Revision: 21-Jan-16
T050120 VISHAY-T050120 Datasheet
95Kb / 5P
   RF Power Pot Capacitors with Mounting Tags, Class 1 Ceramic
T020030 VISHAY-T020030 Datasheet
134Kb / 10P
   RF Power Pot Capacitors with Mounting Tags, Class 1 Ceramic
T085120 VISHAY-T085120 Datasheet
93Kb / 5P
   RF Power Pot Capacitors with Mounting Tags, Class 1 Ceramic
T045090 VISHAY-T045090 Datasheet
132Kb / 10P
   RF Power Pot Capacitors with Mounting Tags, Class 1 Ceramic
T.045090 VISHAY-T.045090 Datasheet
135Kb / 10P
   RF Power Pot Capacitors with Mounting Tags, Class 1 Ceramic
Revision: 14-Sep-15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com