công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM317 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

tên linh kiện LM317
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FOSHAN [Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.fsbrec.com/
Logo FOSHAN - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

LM317 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.

  LM317 Datasheet HTML 1Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. LM317 Datasheet HTML 2Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. LM317 Datasheet HTML 3Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. LM317 Datasheet HTML 4Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. LM317 Datasheet HTML 5Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. LM317 Datasheet HTML 6Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd. LM317 Datasheet HTML 7Page - Foshan Blue Rocket Electronics Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
LM317
Rev.F Mar.-2016
DATA SHEET
http://www.fsbrec.com
7 / 7
波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)
说明:
Note:
1
、预热温度 25~150℃,时间 60~90sec;
1.Preheating:25~150
℃, Time:60~90sec.
2
、峰值温度 255±5℃,时间持续为 5±0.5sec;
2.Peak Temp.:255
±5℃, Duration:5±0.5sec.
3
、焊接制程冷却速度为 2~10℃/sec.
3. Cooling Speed: 2~10
℃/sec.
耐焊接热试验条件 /
Resistance to Soldering Heat Test Conditions
温度:270±5℃
时间:10±1 sec.
Temp:270±5℃
Time:10±1 sec
包装规格 / Packaging SPEC.
散件包装 / BULK
Package Type
封装形式
Units 包装数量
Dimension 包装尺寸 (unit:mm3)
Units/Bag
/袋
Bags/Inner Box
/盒
Units/Inner Box
/盒
Inner Boxes/Outer Box
/箱
Units/Outer Box
/箱
Bag 袋
Inner Box 盒
Outer Box 箱
TO-220/F
200
10
2,000
5
10,000
135×190
237×172×102
560×245×195
套管包装 / TUBE
Package Type
封装形式
Units 包装数量
Dimension 包装尺寸 (unit:mm3)
Units/Tube
/套管
Tubes/Inner Box
套管
/盒
Units/Inner Box
/盒
Inner Boxes/Outer Box
/箱
Units/Outer Box
/箱
Tube 套管
Inner Box 盒
Outer Box 箱
TO-220/F
50
20
1,000
5
5,000
532×31.4×5.5
555×164×50
575×290×180
使用说明 / Notices


Số phần tương tự - LM317

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
LM317 TGS-LM317 Datasheet
157Kb / 3P
   3-Terminal Positive Adjustable Regulator
logo
National Semiconductor ...
LM317 NSC-LM317 Datasheet
645Kb / 25P
   3-Terminal Adjustable Regulator
logo
List of Unclassifed Man...
LM317 ETC2-LM317 Datasheet
281Kb / 4P
   3-TERMINAL 1A POSITIVE ADJUSTABLE VOLTAGE REGULATOR
logo
ON Semiconductor
LM317 ONSEMI-LM317 Datasheet
208Kb / 12P
   1.5 A Adjustable Output, Positive Voltage Regulator
April, 2013 ??Rev. 13
logo
STMicroelectronics
LM317 STMICROELECTRONICS-LM317 Datasheet
1Mb / 34P
    1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Rev 22 - December 2021
More results

Mô tả tương tự - LM317

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
7809 FOSHAN-7809 Datasheet
1Mb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
7810 FOSHAN-7810 Datasheet
1Mb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
7805 FOSHAN-7805 Datasheet
1Mb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
7808 FOSHAN-7808 Datasheet
1Mb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
7812 FOSHAN-7812 Datasheet
1Mb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
7905 FOSHAN-7905 Datasheet
928Kb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
7815 FOSHAN-7815 Datasheet
1Mb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
L7805 FOSHAN-L7805 Datasheet
1Mb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
7806 FOSHAN-7806 Datasheet
1Mb / 6P
   Voltage Regulator in a TO-220 Plastic Package
BT137 FOSHAN-BT137 Datasheet
887Kb / 6P
   Triac in a TO-220 Plastic Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com