công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SMBF5200S bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - GOOD-ARK Electronics

tên linh kiện SMBF5200S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Surface Mount Schottky Rectifier
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  GOOD-ARK [GOOD-ARK Electronics]
Trang chủ  http://www.goodark.com
Logo GOOD-ARK - GOOD-ARK Electronics

SMBF5200S bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - GOOD-ARK Electronics

  SMBF5200S Datasheet HTML 1Page - GOOD-ARK Electronics SMBF5200S Datasheet HTML 2Page - GOOD-ARK Electronics SMBF5200S Datasheet HTML 3Page - GOOD-ARK Electronics SMBF5200S Datasheet HTML 4Page - GOOD-ARK Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SMBF5150S thru SMBF5200S
Surface Mount Schottky Rectifier
Reverse Voltage 150~200V Forward Current 5A
Package Outline Dimensions
A
B
C
D
E
HE
L
Packing Information
Packing quantities:
Tape & Reel Specification
unit: mm
unit: inch
DIM
MIN
MAX
MAX
4.2
0.175
5.1
0.75
4.45
5.5
1.2
0.217
0.047
0.201
0.030
1.3
2.1
0.3
3.7
MIN
1.1
1.9
0.15
3.5
0.043
0.075
0.006
0.138
0.165
0.051
0.083
0.012
0.146
Soldering footprint
Reel size
Quantity/reel Quantity/inner Box
Quantity/Carton
7"
TBD
TBD
TBD
13"
5K
10K
90K
www.goodark.com
3/4
2016.10-Rev.A


Số phần tương tự - SMBF5200S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
GOOD-ARK Electronics
SMBF520SL GOOD-ARK-SMBF520SL Datasheet
395Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
More results

Mô tả tương tự - SMBF5200S

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PACELEADER INDUSTRIAL
SGL34-20 PACELEADER-SGL34-20 Datasheet
606Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY RECTIFIER
SR320M PACELEADER-SR320M Datasheet
607Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY RECTIFIER
logo
SHENZHEN YONGERJIA INDU...
DSK12 WINNERJOIN-DSK12 Datasheet
64Kb / 2P
   Surface Mount Schottky rectifier
logo
GOOD-ARK Electronics
PS12 GOOD-ARK-PS12 Datasheet
447Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
PS26 GOOD-ARK-PS26 Datasheet
450Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
SGC101BSH GOOD-ARK-SGC101BSH Datasheet
218Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
SGC2060ST GOOD-ARK-SGC2060ST Datasheet
410Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
SK1B5 GOOD-ARK-SK1B5 Datasheet
766Kb / 5P
   Surface Mount Schottky Rectifier
FS32 GOOD-ARK-FS32 Datasheet
367Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
LS24A GOOD-ARK-LS24A Datasheet
395Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
LS26 GOOD-ARK-LS26 Datasheet
423Kb / 4P
   Surface Mount Schottky Rectifier
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com