công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD9204-65EBZ bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD9204-65EBZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
Download  37 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9204-65EBZ bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD9204-65EBZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9204-65EBZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9204-65EBZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9204-65EBZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9204-65EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9204-65EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9204-65EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9204-65EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9204-65EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 37 page
background image
Data Sheet
AD9204
Rev. A | Page 5 of 36
AC SPECIFICATIONS
AVDD = 1.8 V; DRVDD = 1.8 V, maximum sample rate, 2 V p-p differential input, 1.0 V internal reference; AIN = −1.0 dBFS,
DCS disabled, unless otherwise noted.
Table 2.
Parameter1
Temp
AD9204-20/AD9204-40
AD9204-65
AD9204-80
Unit
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
SIGNAL-TO-NOISE RATIO (SNR)
fIN = 9.7 MHz
25°C
61.7
61.5
61.3
dBFS
fIN = 30.5 MHz
25°C
61.6
61.4
61.3
dBFS
Full
61.0
60.5
dBFS
fIN = 70 MHz
25°C
61.6
61.4
61.3
dBFS
Full
60.4
dBFS
fIN = 200 MHz
25°C
61.0
61.0
dBFS
SIGNAL-TO-NOISE-AND DISTORTION (SINAD)
fIN = 9.7 MHz
25°C
61.5
61.2
61.1
dBFS
fIN = 30.5 MHz
25°C
61.5
61.2
61.1
dBFS
Full
60.1
59.7
dBFS
fIN = 70 MHz
25°C
61.5
61.2
61.1
dBFS
Full
59.5
dBFS
fIN = 200 MHz
25°C
60
60
dBFS
EFFECTIVE NUMBER OF BITS (ENOB)
fIN = 9.7 MHz
25°C
9.9
9.8
9.8
Bits
fIN = 30.5 MHz
25°C
9.9
9.8
9.8
Bits
fIN = 70 MHz
25°C
9.9
9.8
9.8
Bits
fIN = 200 MHz
25°C
9.6
9.6
Bits
WORST SECOND OR THIRD HARMONIC
fIN = 9.7 MHz
25°C
−81
−78
−78
dBc
fIN = 30.5 MHz
25°C
−81
−78
−78
dBc
Full
−65
−64
dBc
fIN = 70 MHz
25°C
−82
−78
−78
dBc
Full
−64
dBc
fIN = 200 MHz
25°C
−73
−73
dBc
SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE (SFDR)
fIN = 9.7 MHz
25°C
78
75
75
dBc
fIN = 30.5 MHz
25°C
78
75
75
dBc
Full
65
64
dBc
fIN = 70 MHz
25°C
78
75
75
dBc
Full
64
dBc
fIN = 200 MHz
25°C
73
73
dBc
WORST OTHER (HARMONIC OR SPUR)
fIN = 9.7 MHz
25°C
−82
−80
−80
dBc
fIN = 30.5 MHz
25°C
−82
−80
−80
dBc
Full
−71
−70
dBc
fIN = 70 MHz
25°C
−82
−80
−80
dBc
Full
−70
dBc
fIN = 200 MHz
25°C
−80
−80
dBc
TWO-TONE SFDR
fIN = 30.5 MHz (−7 dBFS), 32.5 MHz (−7 dBFS)
25°C
78
78
dBc
CROSSTALK2
Full
−100
−100
−100
dBc
ANALOG INPUT BANDWIDTH
25°C
700
700
700
MHz
1 See the AN-835 Application Note, Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation, for a complete set of definitions.
2 Crosstalk is measured at 100 MHz with −1.0 dBFS on one channel and no input on the alternate channel.


Số phần tương tự - AD9204-65EBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9204-65EBZ1 AD-AD9204-65EBZ1 Datasheet
1Mb / 36P
   10-Bit, 20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
REV. 0
More results

Mô tả tương tự - AD9204-65EBZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD9628 AD-AD9628_17 Datasheet
1Mb / 43P
   1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
AD9627 AD-AD9627_17 Datasheet
2Mb / 77P
   1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
AD9251 AD-AD9251_17 Datasheet
1Mb / 37P
   1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
AD9600 AD-AD9600 Datasheet
2Mb / 73P
   1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter
AD9268 AD-AD9268_17 Datasheet
2Mb / 45P
   1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC)
AD9608 AD-AD9608_17 Datasheet
1Mb / 41P
   1.8 V Dual Analog-to-Digital Converter (ADC)
AD9266 AD-AD9266_17 Datasheet
1Mb / 33P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9634 AD-AD9634_17 Datasheet
1Mb / 31P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9601 AD-AD9601_17 Datasheet
972Kb / 33P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9211 AD-AD9211_17 Datasheet
1Mb / 29P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com