công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC162245ADGG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC162245ADGG
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit transceiver with direction pin;
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC162245ADGG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC162245ADGG Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC162245ADGG Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC162245ADGG Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC162245ADGG Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC162245ADGG Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC162245ADGG Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC162245ADGG Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC162245ADGG Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC162245ADGG Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
2003 Dec 08
11
Philips Semiconductors
Product specification
16-bit transceiver with direction pin; 30
Ω series
termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state
74LVC162245A;
74LVCH162245A
AC WAVEFORMS
handbook, halfpage
MNA477
nAn, nBn
input
nBn, nAn
output
tPHL
tPLH
GND
VI
VM
VM
VOH
VOL
Fig.5 The input (nAn, nBn) to outputs (nBn, nAn) propagation delays.
VOL and VOH are typical output voltage drop that occur with the output load.
VCC
VM
INPUT
VI
tr =tf
1.2 V
0.5
× VCC VCC
≤ 2.5 ns
2.7 V
1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
3.0 to 3.6 V
1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns


Số phần tương tự - 74LVC162245ADGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC162245ADGG PHILIPS-74LVC162245ADGG Datasheet
84Kb / 10P
   16-bit bus transceiver with direction pin; 30ohm series termination resistors; 5V Input/Outputs tolerant 3-State
2003 Dec 08
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC162245ADGG NEXPERIA-74LVC162245ADGG Datasheet
257Kb / 14P
   16-bit transceiver with direction pin; 30 Ω series termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state
Rev. 8 - 23 September 2021
74LVC162245ADGG-Q100 NEXPERIA-74LVC162245ADGG-Q100 Datasheet
237Kb / 14P
   16-bit transceiver with direction pin; 30 廓 series termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state
More results

Mô tả tương tự - 74LVC162245ADGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Nexperia B.V. All right...
74ALVC16245 NEXPERIA-74ALVC16245 Datasheet
232Kb / 13P
   16-bit transceiver with direction pin; 3-state
Rev. 6 - 5 August 2021
logo
NXP Semiconductors
74ALVC_ALVCH16245 PHILIPS-74ALVC_ALVCH16245_15 Datasheet
104Kb / 17P
   16-bit transceiver with direction pin; 3-state
Rev. 03-12 May 2004
74AVC16245 PHILIPS-74AVC16245_15 Datasheet
134Kb / 15P
   16-bit transceiver with direction pin; 3.6 V tolerant; 3-state
Rev. 3-31 January 2013
74AVCH16245 PHILIPS-74AVCH16245_15 Datasheet
137Kb / 16P
   16-bit transceiver with direction pin; 3.6 V tolerant; 3-state
Rev. 3-8 January 2013
74AVCH16245 PHILIPS-74AVCH16245 Datasheet
88Kb / 16P
   16-bit transceiver with direction pin; 3.6 V tolerant; 3-state
2000 Mar 07
logo
Nexperia B.V. All right...
74AVC16245-Q100 NEXPERIA-74AVC16245-Q100 Datasheet
760Kb / 15P
   16-bit transceiver with direction pin; 3.6 V tolerant 3-state
74AVC16245 NEXPERIA-74AVC16245 Datasheet
740Kb / 15P
   16-bit transceiver with direction pin; 3.6 V tolerant; 3-state
Rev. 3 - 31 January 2013
74AVCH16245 NEXPERIA-74AVCH16245 Datasheet
745Kb / 16P
   16-bit transceiver with direction pin; 3.6 V tolerant; 3-state
Rev. 3 - 8 January 2013
logo
NXP Semiconductors
74LVC16245A PHILIPS-74LVC16245A Datasheet
107Kb / 19P
   16-bit bus transceiver with direction pin; 5V tolerant 3-State
Rev. 08-6 November 2008
74ALVC16245 PHILIPS-74ALVC16245 Datasheet
91Kb / 10P
   2.5V/3.3V 16-bit bus transceiver with direction pin 3-State
1998 Jun 29
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com