công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74LVC16244ADGG bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện 74LVC16244ADGG
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Download  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

74LVC16244ADGG bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - NXP Semiconductors

Back Button 74LVC16244ADGG Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors 74LVC16244ADGG Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors 74LVC16244ADGG Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors 74LVC16244ADGG Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors 74LVC16244ADGG Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors 74LVC16244ADGG Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors 74LVC16244ADGG Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors 74LVC16244ADGG Datasheet HTML 14Page - NXP Semiconductors 74LVC16244ADGG Datasheet HTML 15Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 18 page
background image
2003 Dec 08
11
Philips Semiconductors
Product specification
16-bit buffer/line driver; 5 V input/output
tolerant; 3-state
74LVC16244A;
74LVCH16244A
AC WAVEFORMS
handbook, halfpage
MNA171
nAn input
nYn output
tPLH
tPHL
GND
VI
VM
VM
VM
VM
VOH
VOL
Fig.6 The input nAn to output nYn propagation delays.
VOL and VOH are typical output voltage drop that occur with the output load.
VCC
VM
INPUT
VI
tr =tf
1.2 V
0.5
× VCC VCC
≤ 2.5 ns
2.7 V
1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns
3.0 to 3.6 V
1.5 V
2.7 V
≤ 2.5 ns


Số phần tương tự - 74LVC16244ADGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC16244ADGG PHILIPS-74LVC16244ADGG Datasheet
78Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver; 5V input/output tolerant 3-State
2003 Dec 08
74LVC16244ADGG NXP-74LVC16244ADGG Datasheet
184Kb / 19P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 09-18 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC16244ADGG NEXPERIA-74LVC16244ADGG Datasheet
245Kb / 13P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 16 - 21 September 2021
74LVC16244ADGG-Q100 NEXPERIA-74LVC16244ADGG-Q100 Datasheet
238Kb / 13P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
logo
Texas Instruments
74LVC16244ADGGRG4 TI-74LVC16244ADGGRG4 Datasheet
463Kb / 16P
[Old version datasheet]   16-BIT BUFFER/DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS
More results

Mô tả tương tự - 74LVC16244ADGG

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
74LVC16244A NXP-74LVC16244A Datasheet
184Kb / 19P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 09-18 March 2010
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVCH16244A NEXPERIA-74LVCH16244A Datasheet
245Kb / 13P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 16 - 21 September 2021
logo
NXP Semiconductors
74LVC_LVCH16244A PHILIPS-74LVC_LVCH16244A_15 Datasheet
298Kb / 19P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 13-7 February 2014
logo
Nexperia B.V. All right...
74LVC16244A-Q100 NEXPERIA-74LVC16244A-Q100 Datasheet
238Kb / 13P
   16-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
logo
NXP Semiconductors
74LVCH32244A PHILIPS-74LVCH32244A_15 Datasheet
163Kb / 14P
   32-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
Rev. 3-16 December 2011
74LVC32244A PHILIPS-74LVC32244A Datasheet
76Kb / 16P
   32-bit buffer/line driver; 5 V input/output tolerant; 3-state
1999 Aug 31
74LVC16244A PHILIPS-74LVC16244A Datasheet
78Kb / 10P
   16-bit buffer/line driver; 5V input/output tolerant 3-State
2003 Dec 08
74LVC_LVCH162244A PHILIPS-74LVC_LVCH162244A_15 Datasheet
180Kb / 15P
   16-bit buffer/line driver; 30 ??series termination resistors; 5 V tolerant input/output; 3-state
Rev. 6-16 December 2011
74AVCH16244 PHILIPS-74AVCH16244_15 Datasheet
94Kb / 16P
   16-bit buffer/line driver; 3.6 V tolerant; 3-state
2000 Mar 07
74AVC16244 PHILIPS-74AVC16244 Datasheet
79Kb / 16P
   16-bit buffer/line driver; 3-state 3.6 V tolerant
1999 Nov 15
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com