công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TC1265-3.0VETTR bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Microchip Technology

tên linh kiện TC1265-3.0VETTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  800 mA Fixed-Output CMOS LDO with Shutdown
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

TC1265-3.0VETTR bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Microchip Technology

Back Button TC1265-3.0VETTR Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology TC1265-3.0VETTR Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology TC1265-3.0VETTR Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology TC1265-3.0VETTR Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology TC1265-3.0VETTR Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology TC1265-3.0VETTR Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology TC1265-3.0VETTR Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology TC1265-3.0VETTR Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology TC1265-3.0VETTR Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 16 page
background image
 2004 Microchip Technology Inc.
DS21376C-page 11
TC1265
5-Lead Plastic Transistor Outline (AT) (TO-220)
L
H1
Q
E
b
e1
e
C1
J1
F
A
D
a (5X)
ØP
EJECTOR PIN
e3
Drawing No. C04-036
Notes:
Dimensions D and E1 do not include mold flash or protrusions. Mold flash or
protrusions shall not exceed .010" (0.254mm) per side.
JEDEC equivalent: TO-220
*Controlling Parameter
Mold Draft Angle
Lead Width
Lead Thickness
a
C1
b
.014
Dimension Limits
Overall Height
Lead Length
Overall Width
Lead Pitch
A
L
E
.540
MIN
e
Units
.060
INCHES*
.022
0.36
0.56
MILLIMETERS
.190
.560
13.72
MIN
MAX
4.83
14.22
MAX
.160
4.06
Overall Length
D
1.02
0.64
.040
.025
Overall Lead Centers
e1
.263
.385
.560
.273
6.68
6.93
.072
1.52
1.83
.415
9.78
10.54
.590
14.22
14.99
Through Hole Diameter
P
.146
.156
3.71
3.96
J1
Base to Bottom of Lead
.090
2.29
.115
2.92
Through Hole Center
Q
.103
2.87
.113
2.62
Flag Thickness
F
.045
1.40
.055
1.14
Flag Length
H1
.234
6.55
.258
5.94
Space Between Leads
e3
.030
1.02
.040
0.76


Số phần tương tự - TC1265-3.0VETTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1265-3.0VETTR MICROCHIP-TC1265-3.0VETTR Datasheet
860Kb / 18P
   800 mA Fixed-Output CMOS LDO with Shutdown
2006
More results

Mô tả tương tự - TC1265-3.0VETTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Microchip Technology
TC1264 MICROCHIP-TC1264_06 Datasheet
839Kb / 18P
   800 mA Fixed-Output CMOS LDO with Shutdown
2006
TC1265 MICROCHIP-TC1265_06 Datasheet
860Kb / 18P
   800 mA Fixed-Output CMOS LDO with Shutdown
2006
TC1263 MICROCHIP-TC1263_13 Datasheet
312Kb / 18P
   500 mA, Fixed-Output, CMOS LDO with Shutdown
2002-2012 11/27/12
TC1263 MICROCHIP-TC1263_05 Datasheet
285Kb / 18P
   500 mA, Fixed-Output, CMOS LDO with Shutdown
2005
TC1263 MICROCHIP-TC1263 Datasheet
486Kb / 14P
   500mA Fixed Output CMOS LDO with Shutdown
2002
TC1268 MICROCHIP-TC1268 Datasheet
448Kb / 12P
   500mA Fixed Output, Fast Response CMOS LDO with Shutdown
2002
TC1017 MICROCHIP-TC1017 Datasheet
450Kb / 22P
   150 mA, Tiny CMOS LDO With Shutdown
2003
TC1016 MICROCHIP-TC1016_05 Datasheet
294Kb / 22P
   80 mA, Tiny CMOS LDO With Shutdown
2005
TC1017 MICROCHIP-TC1017_13 Datasheet
595Kb / 26P
   150 mA, Tiny CMOS LDO With Shutdown
11/29/12
TC1017R-3VLTTR MICROCHIP-TC1017R-3VLTTR Datasheet
299Kb / 22P
   150 mA, Tiny CMOS LDO With Shutdown
03/01/05
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com