công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA2069AF bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA2069AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
Download  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA2069AF bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button TA2069AF Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA2069AF Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA2069AF Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA2069AF Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor TA2069AF Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor TA2069AF Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor TA2069AF Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor TA2069AF Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor TA2069AF Datasheet HTML 14Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 14 page
background image
TA2069AF
2002-10-30
11
PRE
THD – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
1
0.001
− 20
0
20
40
60
80
0.01
0.1
Vo = −10dBV
VO (DC) – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
− 20
0
20
40
60
80
1.5
0
0.5
1
VREF, PW OUT, PRE OUT
PRE
GV , Vom – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
Vom
GV
− 20
0
20
40
60
80
40
30
600
640
680
32
34
36
38
720
760
800
GV : Vo = −10dBV
Vom : THD = 1%
GVN
∆VREF, ∆K – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
− 6
− 20
0
20
40
60
80
− 4
− 2
6
0
2
4
∆K
∆VREF
PW
THD – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
0.1
− 20
0
20
40
60
80
10
0.2
0.5
1
2
5
Po = 1mW
PW
GV, Po – Ta
Ambient temperature Ta (°C)
GV
10
− 20
0
20
40
60
80
25
35
20
40
30
50
30
GV : Vo = −10dBV
Po : THD = 10%
Po


Số phần tương tự - TA2069AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA2069A TAI-SAW-TA2069A Datasheet
452Kb / 10P
   SAW Filter 876.5 MHz Band 26Rx SMD 1.1X0.9 mm (BW=35 MHz)
More results

Mô tả tương tự - TA2069AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
TA8273H TOSHIBA-TA8273H Datasheet
249Kb / 13P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA2028F TOSHIBA-TA2028F Datasheet
495Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA6042FNG TOSHIBA-TA6042FNG Datasheet
328Kb / 10P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4019F TOSHIBA-TA4019F Datasheet
157Kb / 7P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8264AH TOSHIBA-TA8264AH Datasheet
234Kb / 14P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4018F TOSHIBA-TA4018F Datasheet
142Kb / 8P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA8428K TOSHIBA-TA8428K Datasheet
260Kb / 12P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TA8696F TOSHIBA-TA8696F Datasheet
212Kb / 12P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA4017FT TOSHIBA-TA4017FT Datasheet
94Kb / 6P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1317AN TOSHIBA-TA1317AN Datasheet
888Kb / 59P
   TOSHIBA Bipolar Linear Integrated Circuit Silicon Monolithic
TA1276AN TOSHIBA-TA1276AN Datasheet
1Mb / 86P
   TOSHIBA BIPOLAR LINEAR INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com