công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SI1903DL bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện SI1903DL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1903DL bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI1903DL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1903DL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1903DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1903DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Si1903DL
Vishay Siliconix
www.vishay.com
2-4
Document Number: 71081
S-21374—Rev. B, 12-Aug-02
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0
3
5
1
2
Single Pulse Power
Time (sec)
4
1
100
600
10
10-1
10-2
10-3
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
-0.2
-0.1
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 mA
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Threshold Voltage
TJ - Temperature (_C)
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 400_C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
10-3
10-2
110
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Square Wave Pulse Duration (sec)


Số phần tương tự - SI1903DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI1903DL VISHAY-SI1903DL Datasheet
93Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
S-50694-Rev. C, 18-Apr-05
SI1903DL VISHAY-SI1903DL Datasheet
110Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1903DL-T1 VISHAY-SI1903DL-T1 Datasheet
93Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
S-50694-Rev. C, 18-Apr-05
SI1903DL-T1-E3 VISHAY-SI1903DL-T1-E3 Datasheet
93Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
S-50694-Rev. C, 18-Apr-05
SI1903DL VISHAY-SI1903DL_08 Datasheet
93Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
S-50694-Rev. C, 18-Apr-05
More results

Mô tả tương tự - SI1903DL

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI9933BDY VISHAY-SI9933BDY_V01 Datasheet
102Kb / 6P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
18-Jul-08
SI6963BDQ VISHAY-SI6963BDQ Datasheet
69Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 15-Mar-04
SI5903DC VISHAY-SI5903DC_08 Datasheet
134Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 05-Aug-02
SI1903DL VISHAY-SI1903DL_08 Datasheet
93Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
S-50694-Rev. C, 18-Apr-05
SI6943BDQ VISHAY-SI6943BDQ_06 Datasheet
211Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
SI1903DL VISHAY-SI1903DL_V01 Datasheet
110Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI6963BDQ VISHAY-SI6963BDQ_V01 Datasheet
107Kb / 6P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI5903DC-T1-E3 VISHAY-SI5903DC-T1-E3 Datasheet
229Kb / 9P
   Dual P-Channel 2.5 V (G-S) MOSFET
Rev. C, 08-Mar-10
SI6963BDQ VISHAY-SI6963BDQ_06 Datasheet
210Kb / 4P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Feb-06
SI6943BDQ VISHAY-SI6943BDQ Datasheet
58Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI4963BDY VISHAY-SI4963BDY_07 Datasheet
71Kb / 5P
   Dual P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com