công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AD4007BRMZ bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Devices

tên linh kiện AD4007BRMZ
Giải thích chi tiết về linh kiện  Precision, Differential SAR ADCs
Download  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD4007BRMZ bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Devices

  AD4007BRMZ Datasheet HTML 1Page - Analog Devices AD4007BRMZ Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD4007BRMZ Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD4007BRMZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD4007BRMZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD4007BRMZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD4007BRMZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD4007BRMZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD4007BRMZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 38 page
background image
Data Sheet
AD4003/AD4007/AD4011
Rev. B | Page 5 of 38
Parameter
Test Conditions/Comments
Min
Typ
Max
Unit
AC ACCURACY
Dynamic Range
101
dB
Total RMS Noise
31.5
μV rms
fIN = 1 kHz, −0.5 dBFS, VREF = 5 V
Signal-to-Noise Ratio (SNR)
99
100.5
dB
Spurious-Free Dynamic Range (SFDR)
122
dB
Total Harmonic Distortion (THD)
−123
dB
Signal-to-Noise-and-Distortion Ratio
(SINAD)
98.5
100
dB
Oversampled Dynamic Range
Oversampling ratio (OSR) = 256,
VREF = 5 V
122
dB
fIN = 1 kHz, −0.5 dBFS, VREF = 2.5 V
SNR
93.5
94.5
dB
SFDR
122
dB
THD
−119
dB
SINAD
93
94
dB
fIN = 100 kHz, −0.5 dBFS, VREF = 5 V
SNR
99
dB
THD
−100
dB
SINAD
96.5
dB
fIN = 400 kHz, −0.5 dBFS, VREF = 5 V
SNR
91.5
dB
THD
−94
dB
SINAD
90
dB
−3 dB Input Bandwidth
10
MHz
Aperture Delay
1
ns
Aperture Jitter
1
ps rms
REFERENCE
Voltage Range, VREF
2.4
5.1
V
Current
AD4003
2 MSPS
1.1
mA
AD4007
1 MSPS
0.5
mA
AD4011
500 kSPS
0.26
mA
INPUT OVERVOLTAGE CLAMP
IN+/IN− Current, IIN+/IIN−
VREF = 5 V
50
mA
VREF = 2.5 V
50
mA
VIN+/VIN− at Maximum IIN+/IIN−
VREF = 5 V
5.4
V
VREF = 2.5 V
3.1
V
VIN+/VIN− Clamp On/Off Threshold
VREF = 5 V
5.25
5.4
V
VREF = 2.5 V
2.68
2.8
V
Deactivation Time
360
ns
REF Current at Maximum IIN+/IIN−
VIN+/VIN− > VREF
100
μA
DIGITAL INPUTS
Logic Levels
Input Low Voltage, VIL
VIO > 2.7 V
−0.3
+0.3 × VIO
V
VIO ≤ 2.7 V
−0.3
+0.2 × VIO
V
Input High Voltage, VIH
VIO > 2.7 V
0.7 × VIO
VIO + 0.3
V
VIO ≤ 2.7 V
0.8 × VIO
VIO + 0.3
V
Input Low Current, IIL
−1
+1
μA
Input High Current, IIH
−1
+1
μA
Input Pin Capacitance
6
pF


Số phần tương tự - AD4007BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD4007 AD-AD4007 Datasheet
1Mb / 59P
   Zero Drift, High Voltage, Low Power, Programmable Gain Instrumentation Amplifier
Rev. B
More results

Mô tả tương tự - AD4007BRMZ

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Devices
AD4001 AD-AD4001_17 Datasheet
905Kb / 37P
   Precision, Differential SAR ADCs
AD4002 AD-AD4002 Datasheet
599Kb / 36P
   Precision, Pseudo Differential, SAR ADCs
AD4000 AD-AD4000_17 Datasheet
1Mb / 36P
   Precision, Pseudo Differential, SAR ADCs
AD4020 AD-AD4020 Datasheet
789Kb / 37P
   Precision SAR, Differential ADC
AD7380 AD-AD7380 Datasheet
699Kb / 31P
   Dual, Simultaneous Sampling SAR ADCs, Differential Inputs
MT-074 AD-MT-074 Datasheet
255Kb / 5P
   Differential Drivers for Precision ADCs
REV. 0
AD4001 AD-AD4001 Datasheet
926Kb / 34P
   16-Bit, 2 MSPS, Precision SAR, Differential ADC
AD4003 AD-AD4003 Datasheet
1Mb / 34P
   18-Bit, 2 MSPS Precision SAR Differential ADC
AD4680 AD-AD4680 Datasheet
427Kb / 29P
   Differential Inputs, 1 MSPS/500 kSPS, Dual Simultaneous Sampling SAR ADCs
logo
Intersil Corporation
ISL267450 INTERSIL-ISL267450 Datasheet
747Kb / 19P
   12-Bit, 1MSPS SAR ADCs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com