công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SS11V-07120-CH bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Kemet Corporation

tên linh kiện SS11V-07120-CH
Giải thích chi tiết về linh kiện  Commercial Grade, SS11V/H-CH, 0.012 H
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  KEMET [Kemet Corporation]
Trang chủ  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation

SS11V-07120-CH bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Kemet Corporation

  SS11V-07120-CH Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Generated 6/15/2017 - 639bc171-a0ce-4e06-92af-497988cd6074
KEMET Part Number: SS11V-07120-CH
(UAL11V07120CH0, SS11V/H-07120-CH)
Commercial Grade, SS11V/H-CH, 0.012 H
Dimensions
L
22mm +/-1mm
T
14.5mm +/-1mm
H
21.5mm +/-1mm
S
10mm +/-0.5mm
S1
13mm +/-0.5mm
LL
3.5mm +/-1mm
F
0.8mm NOM
Packaging Specifications
Weight: 10.8 g
General Information
Style: Through-Hole Choke
Series: SS11V/H-CH
Description: Common Mode Filter
RoHS: Yes
Miscellaneous: Inductance Measurement
Condition: 1kHz 1V KC530
Specifications
Inductance: 12000 uH
Rated Temperature: 120C
Current: 0.7 Amps
Voltage AC: 250 VAC
DC Resistance: 900 mOhms
Insulation Resistance: 100 MOhms
© 2006 - 2017 IntelliData.net
Statements of suitability for certain applications are based on our knowledge of typical operating conditions for such applications, but are not intended to constitute - and
we specifically disclaim - any warranty concerning suitability for a specific customer application or use. This Information is intended for use only by customers who have the
requisite experience and capability to determine the correct products for their application. Any technical advice inferred from this Information or otherwise provided by us
with reference to the use of our products is given gratis, and we assume no obligation or liability for the advice given or results obtained.


Số phần tương tự - SS11V-07120-CH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
SS11V-07120-CH KEMET-SS11V-07120-CH Datasheet
411Kb / 6P
   SS Coils, SS11V/H-CH Type
SS11V-07120-CH KEMET-SS11V-07120-CH Datasheet
346Kb / 6P
   Common Mode SS Coils, 11V/H-CH Series
More results

Mô tả tương tự - SS11V-07120-CH

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Kemet Corporation
SS11V-06180-CH KEMET-SS11V-06180-CH Datasheet
79Kb / 1P
   Commercial Grade, SS11V/H-CH, 0.018 H
SS11H-R10093-CH KEMET-SS11H-R10093-CH Datasheet
79Kb / 1P
   Commercial Grade, SS11V/H-CH, 9300 uH
SS11V-08083-CH KEMET-SS11V-08083-CH Datasheet
79Kb / 1P
   Commercial Grade, SS11V/H-CH, 8300 uH
SS11V-R10093-CH KEMET-SS11V-R10093-CH Datasheet
79Kb / 1P
   Commercial Grade, SS11V/H-CH, 9300 uH
SSHB10H-07120 KEMET-SSHB10H-07120 Datasheet
105Kb / 1P
   KEMET, SSHB10H, Commercial Grade, 0.012 H
SS24H-R10170-CH KEMET-SS24H-R10170-CH Datasheet
80Kb / 1P
   Commercial Grade, SS24V/H-CH, 0.017 H
SS11V-R03550-CH KEMET-SS11V-R03550-CH Datasheet
411Kb / 6P
   SS Coils, SS11V/H-CH Type
SSR10V-05595 KEMET-SSR10V-05595 Datasheet
238Kb / 1P
   KEMET, SSR10V/H, Commercial Grade, 0.0595 H
SSR10V-10170 KEMET-SSR10V-10170 Datasheet
238Kb / 1P
   KEMET, SSR10V/H, Commercial Grade, 0.017 H
SSR10H-11140 KEMET-SSR10H-11140 Datasheet
239Kb / 1P
   KEMET, SSR10V/H, Commercial Grade, 0.014 H
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com