công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M74HCTXXXC1R bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M74HCTXXXC1R
Giải thích chi tiết về linh kiện  HCT157 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER HCT158 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (INV)
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HCTXXXC1R bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  M74HCTXXXC1R Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M74HCTXXXC1R Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M74HCTXXXC1R Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M74HCTXXXC1R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HCTXXXC1R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HCTXXXC1R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HCTXXXC1R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HCTXXXC1R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HCTXXXC1R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
DC SPECIFICATIONS
Symbol
Parameter
Test Conditions
Value
Unit
VCC
(V)
TA =25
oC
54HC and 74HC
-40 to 85
oC
74HC
-55 to 125
oC
54HC
Min.
Typ.
Max.
Min.
Max.
Min.
Max.
VIH
High Level Input
Voltage
4.5
to
5.5
2.0
2.0
2.0
V
VIL
Low Level Input
Voltage
4.5
to
5.5
0.8
0.8
0.8
V
VOH
High Level
Output Voltage
4.5
VI =
VIH
or
VIL
IO=-20
µA
4.4
4.5
4.4
4.4
V
IO=-4.0 mA
4.18
4.31
4.13
4.10
VOL
Low Level Output
Voltage
4.5
VI =
VIH
or
VIL
IO=20
µA
0.0
0.1
0.1
0.1
V
IO= 4.0 mA
0.17
0.26
0.33
0.4
II
Input Leakage
Current
5.5
VI =VCC or GND
±0.1
±1
±1
µA
ICC
Quiescent Supply
Current
5.5
VI =VCC or GND
4
40
80
µA
∆ICC
Additional worst
case supply
current
5.5
Per Input pin
VI = 0.5V or
VI = 2.4V
Other Inputs at
VCC or GND
IO=0
2.0
2.9
3.0
mA
M54/M74HCT157 M54/M74HCT158
5/11


Số phần tương tự - M74HCTXXXC1R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HCTXXXC1R STMICROELECTRONICS-M74HCTXXXC1R Datasheet
269Kb / 13P
   OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT HCT563 INVERTING - HCT573 NON INVERTING
More results

Mô tả tương tự - M74HCTXXXC1R

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
STMicroelectronics
M74HCT158 STMICROELECTRONICS-M74HCT158 Datasheet
211Kb / 9P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (INV.)
74ACT158 STMICROELECTRONICS-74ACT158 Datasheet
74Kb / 8P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER INV.
May 1997
74ACT158 STMICROELECTRONICS-74ACT158_01 Datasheet
227Kb / 10P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (INV.)
74AC158 STMICROELECTRONICS-74AC158 Datasheet
81Kb / 9P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER INV.
May 1997
M54HC157 STMICROELECTRONICS-M54HC157 Datasheet
251Kb / 11P
   HC158 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER INV. HC157 QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER
M54HC158 STMICROELECTRONICS-M54HC158_04 Datasheet
228Kb / 10P
   RAD-HARD QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER (INV.)
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC157F TOSHIBA-TC74VHC157F Datasheet
234Kb / 6P
   QUAD 2-CHANNEL MULTIPLEXER
logo
STMicroelectronics
74AC157 STMICROELECTRONICS-74AC157 Datasheet
81Kb / 9P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER
May 1997
74ACT157 STMICROELECTRONICS-74ACT157 Datasheet
74Kb / 8P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER
74VHCT157A STMICROELECTRONICS-74VHCT157A Datasheet
64Kb / 9P
   QUAD 2 CHANNEL MULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com