công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BZX55C100 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

tên linh kiện BZX55C100
Giải thích chi tiết về linh kiện  2.4- 1 8 0V Peak Pulse Power: 500mW
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENDA [Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.]
Trang chủ  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

BZX55C100 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.

  BZX55C100 Datasheet HTML 1Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. BZX55C100 Datasheet HTML 2Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd. BZX55C100 Datasheet HTML 3Page - Microdiode Electronics (Jiangsu) Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
BZX55C-SERIES
ZENER DIODES
Zener Voltage: 2.4-180V Peak Pulse Power: 500mW
Case: JEDEC DO-35(GLASS) molded glass body
Terminals: Plated axial leads, solderable per MIL-STD 750,
method 2026
Polarity: Color band denotes cathode end
Mounting Position: Any
Weight: 0.005 ounce,0.14 grams
FEATURE
MECHANICAL DATA
MAXIMUM RATINGS AND ELECTRICAL CHARACTERISTICS
C
Zener Current see Table Characteristics
Power Dissipation at Tamb=25 C(Note 1)
Junction Temperature
Storage Temperature Range
Thermal resistance junction ambient(Note 1
Forward voltage at IF=100mA
SYMBOLS
UNITS
VALUE
mW
K/mW
V
Ratings at 25 C ambient temperature unless otherwise specified.
Note 1: Valid provided that leads at a distance of 10mm from case are kept at ambient temperature
Ptot
Tj
TSTG
RθJA
VF
C
500
200
-65 to + 200
0.3
1.0
0.079(2.0)
MAX
0.018(0.45)
TYP
0.165 (4.2)
0.138 (3.5)
1.0 2(26.0)
MIN.
1.0 2(26.0)
MIN.
Dimensions in inches and (millimeters)
DO-35(GLASS)
Low zener impedance
Low regulation factor
Glass passivated junction
High temperature soldering guaranteed:
260 C/10S/9.5mm lead length at 5 lbs tension
MDD Catalog Number


Số phần tương tự - BZX55C100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX55C100 EIC-BZX55C100 Datasheet
28Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BZX55C100 MCC-BZX55C100 Datasheet
207Kb / 4P
   500 mWatt Zener Diode 2.0V to 100 Volts
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX55C100 GOOD-ARK-BZX55C100 Datasheet
146Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX55C100 NJSEMI-BZX55C100 Datasheet
169Kb / 2P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
List of Unclassifed Man...
BZX55C100 ETC-BZX55C100 Datasheet
326Kb / 3P
   Silicon planar zener diodes
More results

Mô tả tương tự - BZX55C100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
First Silicon Co., Ltd
FTVS0871P FS-FTVS0871P Datasheet
349Kb / 4P
   1800W peak pulse power (8/20μs)
2021. 10. 01 Revision No : 0
logo
Guangdong Youtai Semico...
PESD1CAN UMW-PESD1CAN Datasheet
339Kb / 4P
   200W peak pulse power (tp =8/20μs)
PESD24VL1BA UMW-PESD24VL1BA Datasheet
204Kb / 4P
   300W peak pulse power (tp = 8/20μs)
PESD5V0V1BB UMW-PESD5V0V1BB Datasheet
419Kb / 4P
   90Watts peak pulse power (tp =8/20μs)
logo
First Silicon Co., Ltd
FTVS0571P FS-FTVS0571P Datasheet
326Kb / 4P
   1200W peak pulse power (8/20 us)
2022. 03. 02 Revision No : 1
logo
Guangdong Youtai Semico...
PESD24VL2BT UMW-PESD24VL2BT Datasheet
284Kb / 3P
   280W peak pulse power (tp= 8/20μs)
PESD3V3L1BA UMW-PESD3V3L1BA Datasheet
401Kb / 4P
   480W peak pulse power (tp =8/20μs)
PESD3V3V1BCSF UMW-PESD3V3V1BCSF Datasheet
383Kb / 4P
   70W peak pulse power (tp =8/20μs
PESD3V3L1UA UMW-PESD3V3L1UA Datasheet
615Kb / 4P
   300Watts peak pulse power (tp = 8/20μs)
PESD3V3L2BT UMW-PESD3V3L2BT Datasheet
402Kb / 3P
   400 peak pulse power (tp =8/20μs)
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com