công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ES1GW bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

tên linh kiện ES1GW
Giải thích chi tiết về linh kiện  1.0A GLASS PASSIVATED SUPERFAST RECOVERY DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

ES1GW bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  ES1GW Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd ES1GW Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image

0
10
20
30
1
10
100
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
Fig. 3 Peak Forward Surge Current
Pulse Width 8.3ms
Single Half-Sine-Wave
(JEDEC Method)
1
10
100
1
10
100
V , REVERSE VOLTAGE (V)
Fig. 4 Typical Junction Capacitance
R
T = 25°C
f = 1MHz
j
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
25
50
75
100
125
150 175
200
T , AMBIENT TEMPERATURE (°C)
Fig. 1 Forward Derating Curve
A
Single phase half-wave
60 Hz resistive or inductive load
50V DC
Approx
50 NI (Non-inductive)
10 NI
1.0
NI
Oscilloscope
(Note 1)
Pulse
Generator
(Note 2)
Device
Under
Test
trr
Set time base for 5/10ns/cm
+0.5A
0A
-0.25A
-1.0A
Notes:
1. Rise Time = 7.0ns max. Input Impedance = 1.0M , 22pF.
2. Rise Time = 10ns max. Input Impedance = 50 .
Fig. 5 Reverse Recovery Time Characteristic and Test Circuit
(+)
(+)
(-)
(-)
0.01
0.1
1.0
10
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
V , INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
Fig. 2 Typical Forward Characteristics
F
T = 25°C
j
Pulse width = 300 µs
2 of 2
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
www.senocn.com
ES1AW – ES1JW
ES1AW – ES1JW
Alldatasheet


Số phần tương tự - ES1GW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
ES1GW PANJIT-ES1GW Datasheet
103Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECTIFIER
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
ES1GW YFWDIODE-ES1GW Datasheet
82Kb / 3P
   Surface MountSuperfast Recovery Rectifier
logo
Xian Semipower Electron...
ES1GW SEMIPOWER-ES1GW Datasheet
132Kb / 3P
   Surface Mount Superfast Recovery Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
ES1GW YANGJIE-ES1GW Datasheet
212Kb / 2P
   Super Fast Rectifier
logo
Nantong Hornby Electron...
ES1GW HORNBY-ES1GW Datasheet
250Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SUPERFAST RECOVERY RECTIFIER
More results

Mô tả tương tự - ES1GW

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zibo Seno Electronic En...
ES1000FL ZSELEC-ES1000FL Datasheet
141Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED SUPERFAST RECOVERY DIODE
1E1 ZSELEC-1E1 Datasheet
141Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED SUPERFAST RECOVERY DIODE
logo
Won-Top Electronics
ES1A WTE-ES1A_06 Datasheet
54Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SUPERFAST DIODE
ER1A WTE-ER1A_06 Datasheet
54Kb / 4P
   1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SUPERFAST DIODE
logo
Zibo Seno Electronic En...
ER1A ZSELEC-ER1A Datasheet
150Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SUPERFAST DIODE
ES1A ZSELEC-ES1A Datasheet
139Kb / 2P
   1.0A SURFACE MOUNT GLASS PASSIVATED SUPERFAST DIODE
ES2AW ZSELEC-ES2AW Datasheet
107Kb / 2P
   2.0A GLASS PASSIVATED SUPERFAST RECOVERY DIODE
FFM101 ZSELEC-FFM101 Datasheet
145Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
FFM101-M ZSELEC-FFM101-M Datasheet
145Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED FAST RECOVERY DIODE
HFM101 ZSELEC-HFM101 Datasheet
140Kb / 2P
   1.0A GLASS PASSIVATED ULTRAFAST RECOVERY DIODE
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com