công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DL4730A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

tên linh kiện DL4730A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 .0 W ZENER DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

DL4730A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  DL4730A Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd DL4730A Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd DL4730A Datasheet HTML 3Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Type
Number
Nominal Zener
Voltage (Note 3)
Test
Current
Maximum Zener Impedance
(Note 4)
Maximum Reverse
Leakage Current
Max Surge
Current
8.3ms
Temperature
Coefficient
@ IZT
VZ @ IZT
IZT
ZZT @ IZT
ZZK @ IZK
IZK
IR
@ VR
IZS
(V)
(mA)
(W
)
(W
)
(mA)
(µA)
(V)
(mA)
%/°C
DL4728A
3.3
76
10
400
1.0
100
1.0
1380
-0.08 to -0.05
DL4729A
3.6
69
10
400
1.0
100
1.0
1260
-0.08 to -0.05
DL4730A
3.9
64
9.0
400
1.0
50
1.0
1190
-0.07 to -0.02
DL4731A
4.3
58
9.0
400
1.0
10
1.0
1070
-0.07 to -0.01
DL4732A
4.7
53
8.0
500
1.0
10
1.0
970
-0.03 to +0.04
DL4733A
5.1
49
7.0
550
1.0
10
1.0
890
-0.01 to +0.04
DL4734A
5.6
45
5.0
600
1.0
10
2.0
810
0 to +0.045
DL4735A
6.2
41
2.0
700
1.0
10
3.0
730
+0.01 to +0.055
DL4736A
6.8
37
3.5
700
1.0
10
4.0
660
+0.015 to +0.06
DL4737A
7.5
34
4.0
700
0.5
10
5.0
605
+0.02 to +0.065
DL4738A
8.2
31
4.5
700
0.5
10
6.0
550
0.03 to 0.07
DL4739A
9.1
28
5.0
700
0.5
10
7.0
500
0.035 to 0.075
DL4740A
10
25
7.0
700
0.25
10
7.6
454
0.04 to 0.08
DL4741A
11
23
8.0
700
0.25
5.0
8.4
414
0.045 to 0.08
DL4742A
12
21
9.0
700
0.25
5.0
9.1
380
0.045 to 0.085
DL4743A
13
19
10
700
0.25
5.0
9.9
344
0.05 to 0.085
DL4744A
15
17
14
700
0.25
5.0
11.4
304
0.055 to 0.09
DL4745A
16
15.5
16
700
0.25
5.0
12.2
285
0.055 to 0.09
DL4746A
18
14
20
750
0.25
5.0
13.7
250
0.06 to 0.09
DL4747A
20
12.5
22
750
0.25
5.0
15.2
225
0.06 to 0.09
DL4748A
22
11.5
23
750
0.25
5.0
16.7
205
0.06 to 0.095
DL4749A
24
10.5
25
750
0.25
5.0
18.2
190
0.06 to 0.095
DL4750A
27
9.5
35
750
0.25
5.0
20.6
170
0.06 to 0.095
DL4751A
30
8.5
40
1000
0.25
5.0
22.8
150
0.06 to 0.095
DL4752A
33
7.5
45
1000
0.25
5.0
25.1
135
0.06 to 0.095
DL4753A
36
7.0
50
1000
0.25
5.0
27.4
125
0.06 to 0.095
DL4754A
39
6.5
60
1000
0.25
5.0
29.7
115
0.06 to 0.095
DL4755A
43
6.0
70
1500
0.25
5.0
32.7
110
0.06 to 0.095
DL4756A
47
5.5
80
1500
0.25
5.0
35.8
95
0.06 to 0.095
DL4757A
51
5.0
95
1500
0.25
5.0
38.8
90
0.06 to 0.095
DL4758A
56
4.5
110
2000
0.25
5.0
42.6
80
0.06 to 0.095
DL4759A
62
4.0
125
2000
0.25
5.0
47.1
70
0.06 to 0.095
DL4760A
68
3.7
150
2000
0.25
5.0
51.7
65
0.06 to 0.095
DL4761A
75
3.3
175
2000
0.25
5.0
56.0
60
0.06 to 0.095
Notes:
3. Measured under thermal equilibrium and dc (IZT) test conditions.
4. The Zener impedance is derived from the 60 Hz ac voltage which results when an ac current having an rms value equal to
10% of the Zener current (IZT or IZK) is superimposed on IZT or IZK. Zener impedance is measured at two points to insure a
sharp knee on the breakdown curve and to eliminate unstable units.
Electrical Characteristics @ TA = 25°C unless otherwise specified
2 of 3
DL4728A - DL4764A
www.senocn.com
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
DL4762A
82
3.0
200
3000
0.25
5.0
62.2
55
0.06 to 0.095
DL4763A
91
2.8
250
3000
0.25
5.0
69.2
50
0.06 to 0.095
DL4764A
100
2.5
350
3000
0.25
5.0
76.0
45
0.06 to 0.095
DL4728A - DL4764A
Alldatasheet


Số phần tương tự - DL4730A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rectron Semiconductor
DL4730A RECTRON-DL4730A Datasheet
24Kb / 2P
   Surface Mount M.E.L.F ZENER DIODE
logo
Yangzhou yangjie electr...
DL4730A YANGJIE-DL4730A Datasheet
191Kb / 3P
   Zener Diodes
logo
Shanghai Leiditech Elec...
DL4730A LEIDITECH-DL4730A Datasheet
688Kb / 4P
   Surface mount zener diodes zener voltag 3.3-100V 1.0Watt Power Dissipation
logo
Dc Components
DL4730A DCCOM-DL4730A Datasheet
188Kb / 2P
   TECHNICAL SPECIFICATIONS OF GLASS SILICON ZENER DIODES
logo
Rugao Dachang Electroni...
DL4730A DACHANG-DL4730A Datasheet
119Kb / 2P
   Low reverse leakage
More results

Mô tả tương tự - DL4730A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zibo Seno Electronic En...
1N4728A ZSELEC-1N4728A Datasheet
119Kb / 3P
   1 .0 W ZENER DIODE
logo
Formosa MS
ZS300-BL FORMOSA-ZS300-BL Datasheet
66Kb / 2P
   1 W Surface Mount Zener Diode - Zener diodes
logo
SHIKUES Electronics
RD4.7P SKTECHNOLGY-RD4.7P Datasheet
257Kb / 1P
   1 W POWER MINI MOLD ZENER DIODE
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Central Semiconductor C...
CPZ25 CENTRAL-CPZ25 Datasheet
61Kb / 1P
   Zener Diodes 1.5 W Zener Diode Chip
logo
Rectron Semiconductor
1N4148DF RECTRON-1N4148DF Datasheet
329Kb / 5P
   10 mA0 Volts Switching Diode
logo
Frontier Electronics.
Z10-100 FRONTIER-Z10-100 Datasheet
112Kb / 1P
   1 WATT ZENER DIODE
Z10-100-LFR FRONTIER-Z10-100-LFR Datasheet
120Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODE
ZTL50-X FRONTIER-ZTL50-X Datasheet
120Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com