công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1N4758A bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

tên linh kiện 1N4758A
Giải thích chi tiết về linh kiện  1 .0 W ZENER DIODE
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
Trang chủ  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

1N4758A bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  1N4758A Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 1N4758A Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 1N4758A Datasheet HTML 3Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Type
Number
Nominal Zener
Voltage (Note 3)
Test
Current
Maximum Zener Impedance
(Note 4)
Maximum Reverse
Leakage Current
Max Surge
Current
8.3ms
Temperature
Coefficient
@ IZT
VZ @ IZT
IZT
ZZT @ IZT
ZZK @ IZK
IZK
IR
@ VR
IZS
(V)
(mA)
(W
)
(W
)
(mA)
(µA)
(V)
(mA)
%/°C
1N4728A
3.3
76
10
400
1.0
100
1.0
1380
-0.08 to -0.05
1N4729A
3.6
69
10
400
1.0
100
1.0
1260
-0.08 to -0.05
1N4730A
3.9
64
9.0
400
1.0
50
1.0
1190
-0.07 to -0.02
1N4731A
4.3
58
9.0
400
1.0
10
1.0
1070
-0.07 to -0.01
1N4732A
4.7
53
8.0
500
1.0
10
1.0
970
-0.03 to +0.04
1N4733A
5.1
49
7.0
550
1.0
10
1.0
890
-0.01 to +0.04
1N4734A
5.6
45
5.0
600
1.0
10
2.0
810
0 to +0.045
1N4735A
6.2
41
2.0
700
1.0
10
3.0
730
+0.01 to +0.055
1N4736A
6.8
37
3.5
700
1.0
10
4.0
660
+0.015 to +0.06
1N4737A
7.5
34
4.0
700
0.5
10
5.0
605
+0.02 to +0.065
1N4738A
8.2
31
4.5
700
0.5
10
6.0
550
0.03 to 0.07
1N4739A
9.1
28
5.0
700
0.5
10
7.0
500
0.035 to 0.075
1N4740A
10
25
7.0
700
0.25
10
7.6
454
0.04 to 0.08
1N4741A
11
23
8.0
700
0.25
5.0
8.4
414
0.045 to 0.08
1N4742A
12
21
9.0
700
0.25
5.0
9.1
380
0.045 to 0.085
1N4743A
13
19
10
700
0.25
5.0
9.9
344
0.05 to 0.085
1N4744A
15
17
14
700
0.25
5.0
11.4
304
0.055 to 0.09
1N4745A
16
15.5
16
700
0.25
5.0
12.2
285
0.055 to 0.09
1N4746A
18
14
20
750
0.25
5.0
13.7
250
0.06 to 0.09
1N4747A
20
12.5
22
750
0.25
5.0
15.2
225
0.06 to 0.09
1N4748A
22
11.5
23
750
0.25
5.0
16.7
205
0.06 to 0.095
1N4749A
24
10.5
25
750
0.25
5.0
18.2
190
0.06 to 0.095
1N4750A
27
9.5
35
750
0.25
5.0
20.6
170
0.06 to 0.095
1N4751A
30
8.5
40
1000
0.25
5.0
22.8
150
0.06 to 0.095
1N4752A
33
7.5
45
1000
0.25
5.0
25.1
135
0.06 to 0.095
1N4753A
36
7.0
50
1000
0.25
5.0
27.4
125
0.06 to 0.095
1N4754A
39
6.5
60
1000
0.25
5.0
29.7
115
0.06 to 0.095
1N4755A
43
6.0
70
1500
0.25
5.0
32.7
110
0.06 to 0.095
1N4756A
47
5.5
80
1500
0.25
5.0
35.8
95
0.06 to 0.095
1N4757A
51
5.0
95
1500
0.25
5.0
38.8
90
0.06 to 0.095
1N4758A
56
4.5
110
2000
0.25
5.0
42.6
80
0.06 to 0.095
1N4759A
62
4.0
125
2000
0.25
5.0
47.1
70
0.06 to 0.095
1N4760A
68
3.7
150
2000
0.25
5.0
51.7
65
0.06 to 0.095
1N4761A
75
3.3
175
2000
0.25
5.0
56.0
60
0.06 to 0.095
Notes:
3. Measured under thermal equilibrium and dc (IZT) test conditions.
4. The Zener impedance is derived from the 60 Hz ac voltage which results when an ac current having an rms value equal to
10% of the Zener current (IZT or IZK) is superimposed on IZT or IZK. Zener impedance is measured at two points to insure a
sharp knee on the breakdown curve and to eliminate unstable units.
Electrical Characteristics @ TA = 25°C unless otherwise specified
2 of 3
1N4728A - 1N4761A
1N4728A - 1N4761A
www.senocn.com
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
Alldatasheet


Số phần tương tự - 1N4758A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
1N4758A WEITRON-1N4758A Datasheet
1Mb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes SMALL SIGNAL ZENER DIODES 1.0 WATTS
logo
Vishay Siliconix
1N4758A VISHAY-1N4758A Datasheet
40Kb / 4P
   Silicon Power Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
1N4758A VISHAY-1N4758A Datasheet
75Kb / 4P
   Zener Diodes
Rev. 2.3. 13-Nov-12
logo
List of Unclassifed Man...
1N4758A ETC-1N4758A Datasheet
190Kb / 2P
   1W ZENER DIODE
logo
Central Semiconductor C...
1N4758A CENTRAL-1N4758A Datasheet
601Kb / 5P
   Custom bar coding for shipments
More results

Mô tả tương tự - 1N4758A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Zibo Seno Electronic En...
DL4728A ZSELEC-DL4728A Datasheet
157Kb / 3P
   1 .0 W ZENER DIODE
logo
Formosa MS
ZS300-BL FORMOSA-ZS300-BL Datasheet
66Kb / 2P
   1 W Surface Mount Zener Diode - Zener diodes
logo
SHIKUES Electronics
RD4.7P SKTECHNOLGY-RD4.7P Datasheet
257Kb / 1P
   1 W POWER MINI MOLD ZENER DIODE
logo
Micro Commercial Compon...
SMAJ4736A-TP MCC-SMAJ4736A-TP Datasheet
452Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
DL4733A-TP MCC-DL4733A-TP Datasheet
254Kb / 4P
   1 Watt Zener Diode Zener Diode
logo
Central Semiconductor C...
CPZ25 CENTRAL-CPZ25 Datasheet
61Kb / 1P
   Zener Diodes 1.5 W Zener Diode Chip
logo
Rectron Semiconductor
1N4148DF RECTRON-1N4148DF Datasheet
329Kb / 5P
   10 mA0 Volts Switching Diode
logo
Frontier Electronics.
Z10-100 FRONTIER-Z10-100 Datasheet
112Kb / 1P
   1 WATT ZENER DIODE
Z10-100-LFR FRONTIER-Z10-100-LFR Datasheet
120Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODE
ZTL50-X FRONTIER-ZTL50-X Datasheet
120Kb / 2P
   1 WATT ZENER DIODE
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com