công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPX2012LL90R1525A bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - YAGEO Corporation

tên linh kiện TPX2012LL90R1525A
Giải thích chi tiết về linh kiện  WIRELESS COMPONENTS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  YAGEO [YAGEO Corporation]
Trang chủ  http://www.yageo.com
Logo YAGEO - YAGEO Corporation

TPX2012LL90R1525A bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - YAGEO Corporation

  TPX2012LL90R1525A Datasheet HTML 1Page - YAGEO Corporation TPX2012LL90R1525A Datasheet HTML 2Page - YAGEO Corporation TPX2012LL90R1525A Datasheet HTML 3Page - YAGEO Corporation TPX2012LL90R1525A Datasheet HTML 4Page - YAGEO Corporation TPX2012LL90R1525A Datasheet HTML 5Page - YAGEO Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
www.yageo.com
Aug. 5, 2014 V.0
WIRELESS COMPONENTS
4
5
Product specification
Triplexer
ELECTRICAL PERFORMANCES
Fig. 2 Reference design of evaluation board
Fig. 3 Frequency Characteristics
Measured on Agilent E5071C
Network Analyzer
Common port: Port 2 (Return
loss S22)
Low band port: Port 3 (Low band
insertion loss S32)
Middle band port Port1(Middle
band insertion loss S12)
High band port: Port 4 (High band
insertion loss S42)


Số phần tương tự - TPX2012LL90R1525A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
TPX2012LL95R1525A YAGEO-TPX2012LL95R1525A Datasheet
524Kb / 5P
   WIRELESS COMPONENTS
logo
Pulse A Technitrol Comp...
TPX2012LL95R1525A PULSE-TPX2012LL95R1525A Datasheet
407Kb / 4P
   2012 1.57G&2.4G&5GHz Triplexer
More results

Mô tả tương tự - TPX2012LL90R1525A

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
YAGEO Corporation
ANTX200P001B15163 YAGEO-ANTX200P001B15163 Datasheet
466Kb / 7P
   WIRELESS COMPONENTS
ANTX100P001B50003 YAGEO-ANTX100P001B50003 Datasheet
454Kb / 7P
   WIRELESS COMPONENTS
BPF1608LM02R2400A YAGEO-BPF1608LM02R2400A_17 Datasheet
458Kb / 5P
   WIRELESS COMPONENTS
ANT8868LL00R1880A YAGEO-ANT8868LL00R1880A Datasheet
524Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
ANT1204F002R0315A YAGEO-ANT1204F002R0315A Datasheet
407Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
ANT1212B00DT1575S YAGEO-ANT1212B00DT1575S Datasheet
579Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
ANT3216LL15R1575A YAGEO-ANT3216LL15R1575A_17 Datasheet
478Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
ANT5010LL04R2400A YAGEO-ANT5010LL04R2400A Datasheet
492Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
ANTX100F113B24003 YAGEO-ANTX100F113B24003 Datasheet
511Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
ANT1515JB27B1575A YAGEO-ANT1515JB27B1575A Datasheet
365Kb / 5P
   WIRELESS COMPONENTS
ANT1204LL20R0433A YAGEO-ANT1204LL20R0433A Datasheet
813Kb / 6P
   WIRELESS COMPONENTS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com