công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M40Z-043020TR0 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SICK AG

tên linh kiện M40Z-043020TR0
Giải thích chi tiết về linh kiện  MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

M40Z-043020TR0 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SICK AG

  M40Z-043020TR0 Datasheet HTML 1Page - SICK AG M40Z-043020TR0 Datasheet HTML 2Page - SICK AG M40Z-043020TR0 Datasheet HTML 3Page - SICK AG M40Z-043020TR0 Datasheet HTML 4Page - SICK AG M40Z-043020TR0 Datasheet HTML 5Page - SICK AG M40Z-043020TR0 Datasheet HTML 6Page - SICK AG M40Z-043020TR0 Datasheet HTML 7Page - SICK AG M40Z-043020TR0 Datasheet HTML 8Page - SICK AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
PSD02-2301, M40Z-043020TR0 | M4000 Standard A/P
MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
Ordering information
System part
Type
Part no.
Deflector unit
PSD02-2301
1027908
Sender/receiver in one housing
M40Z-043020TR0
1200130
Other models and accessories
www.sick.com/M4000_Standard_A_P
Detailed technical data
Features
Scanning range
0.5 m ... 4.5 m
Number of beams
4
Beam separation
300 mm
Response time
10 ms
Synchronization
Optical synchronisation
End cap with integrated LED
Safety-related parameters
Type
Type 4 (IEC 61496)
Safety integrity level
SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (EN 62061)
Category
Category 4 (EN ISO 13849)
Performance level
PL e (EN ISO 13849)
PFHD (mean probability of a dangerous fail-
ure per hour)
6.6 x 10-9 (EN ISO 13849)
TM (mission time)
20 years (EN ISO 13849)
Safe state in the event of a fault
At least one OSSD is in the OFF state.
Functions
Functions
Delivery status
Restart interlock
Internal
External device monitoring (EDM)
Activated
Beam coding
Uncoded
Configurable application diagnostic output
Contamination (OWS)
Interfaces
System connection
1) Depending on load, power supply and wire cross-section. The technical specifications must be observed.
2) For additional information on Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
2
OPTO-ELECTRONIC PROTECTIVE DEVICES | SICK
Online data sheet | 2017-08-24 18:11:25
Subject to change without notice


Số phần tương tự - M40Z-043020TR0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
M40Z-043020TT0 SICK-M40Z-043020TT0 Datasheet
1Mb / 8P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
More results

Mô tả tương tự - M40Z-043020TR0

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SICK AG
M20E-02150A122 SICK-M20E-02150A122 Datasheet
1Mb / 7P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M20E-02250A120 SICK-M20E-02250A120 Datasheet
1Mb / 7P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M20E-03140A222 SICK-M20E-03140A222 Datasheet
1Mb / 6P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M40E-025013RB0 SICK-M40E-025013RB0 Datasheet
2Mb / 9P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M40E-026013RB0 SICK-M40E-026013RB0 Datasheet
2Mb / 9P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M40E-026033RB0 SICK-M40E-026033RB0 Datasheet
2Mb / 9P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M40E-032223RB0 SICK-M40E-032223RB0 Datasheet
2Mb / 9P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M20E-04230A122 SICK-M20E-04230A122 Datasheet
1Mb / 7P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M40E-072220RT0 SICK-M40E-072220RT0 Datasheet
1Mb / 8P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M40E-072223RB0 SICK-M40E-072223RB0 Datasheet
2Mb / 9P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
M20E-091A3A122 SICK-M20E-091A3A122 Datasheet
1Mb / 7P
   MULTIPLE LIGHT BEAM SAFETY DEVICES
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com