công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCR18J100 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Rohm

tên linh kiện MCR18J100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick film chip resistors
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCR18J100 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Rohm

  MCR18J100 Datasheet HTML 1Page - Rohm MCR18J100 Datasheet HTML 2Page - Rohm MCR18J100 Datasheet HTML 3Page - Rohm MCR18J100 Datasheet HTML 4Page - Rohm MCR18J100 Datasheet HTML 5Page - Rohm MCR18J100 Datasheet HTML 6Page - Rohm MCR18J100 Datasheet HTML 7Page - Rohm MCR18J100 Datasheet HTML 8Page - Rohm MCR18J100 Datasheet HTML 9Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
Thick film chip resistors
MCR series
Datasheet
Features
1)Full line up from ultra small size (01005) to 2512 with jumper type.
2)High reliability metal glazed thick film.
3)ROHM resistors have obtained ISO9001/ISO/TS16949 certification.
Part No.
Size
Type code
Packaging
specifications
Quantity / Reel
Automotive
Grade
Available
(mm)
(inch)
MCR004
0402
01005
QLP
Paper tape(2mmPitch)
20,000
MCR006
0603
0201
YLP
Paper tape(2mmPitch)
15,000
Yes
MCR01
1005
0402
MZP
Paper tape(2mmPitch)
10,000
Yes
MCR03
1608
0603
EZP
Paper tape(4mmPitch)
5,000
Yes
MCR10
2012
0805
EZP
Paper tape(4mmPitch)
5,000
Yes
MCR18
3216
1206
EZP
Paper tape(4mmPitch)
5,000
Yes
MCR25
3225
1210
JZH
Embossed tape(4mmPitch)
4,000
Yes
MCR50
5025
2010
JZH
Embossed tape(4mmPitch)
4,000
Yes
MCR100
6432
2512
JZH
Embossed tape(4mmPitch)
4,000
Yes
Part number description
M C R
0 0 4
Q L P
J
1 0 0
Part No.
Size (mm [inch])
Type code
Resistance tolerance
Nominal resistance
MCR
004(0402 [01005])
D(±0.5%)
Resistance code, 3 or 4 digits.
(Micro chip
006(0603 [0201])
F (±1%)
000 denotes jumper type.
resistors)
01(1005 [0402])
FX (±1%) *Only MCR03EZP
Resistance
Resistance
03(1608 [0603])
J (±5%) (Including jumper type)
tolerance
code
10(2012 [0805])
D,F
J
4 digits
18(3216 [1206])
3 digits
25(3225 [1210])
EX.)
50(5025 [2010])
1Ω = 1R0 (±5%)
100(6432 [2512])
9.1Ω = 9R1 (±5%)
10Ω = 10R0 (±0.5%,±1%)
100 (±5%)
2.2MΩ = 2204 (±0.5%,± 1%)
225 (±5%)
www.rohm.com
© 2016 ROHMCo., Ltd. All rights reserved.
1/6
2017.01 - Rev.M


Số phần tương tự - MCR18J100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
95Kb / 5P
   Thick film rectangular
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
149Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
85Kb / 6P
   Thick film rectangular
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR18 ROHM-MCR18 Datasheet
56Kb / 5P
   Thick film rectangular Low resistance series
More results

Mô tả tương tự - MCR18J100

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Rohm
MCR03EZPFX1002 ROHM-MCR03EZPFX1002 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR03EZPJ133 ROHM-MCR03EZPJ133 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR01MZPF1000 ROHM-MCR01MZPF1000 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
MCR18EZPF56R0 ROHM-MCR18EZPF56R0 Datasheet
143Kb / 7P
   Thick Film Chip Resistors
logo
Panasonic Semiconductor
ERJ-6GEYJ241V PANASONIC-ERJ-6GEYJ241V Datasheet
84Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
ERJ-6GEYJ4R7V PANASONIC-ERJ-6GEYJ4R7V Datasheet
84Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
ERJ-12Y0R00U PANASONIC-ERJ-12Y0R00U Datasheet
84Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
ERJ-1TRQFR33U PANASONIC-ERJ-1TRQFR33U Datasheet
109Kb / 4P
   Thick Film Chip Resistors
ERJ-12ZYJ331U PANASONIC-ERJ-12ZYJ331U Datasheet
218Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
logo
NIC-Components Corp.
NRCA NIC-NRCA Datasheet
107Kb / 5P
   Thick Film Chip Resistors
NRCE NIC-NRCE Datasheet
64Kb / 2P
   Thick Film Chip Resistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com