công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TSOP1140SK1 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix |
|
TSOP1140SK1 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix |
4 / 7 page www.vishay.com 4 Document Number 82159 Rev. 2, 05-May-03 VISHAY TSOP11..SK1 Vishay Semiconductors Figure 9. Max. Envelope Duty Cycle vs. Burstlength Figure 10. Sensitivity vs. Ambient Temperature Figure 11. Relative Spectral Sensitivity vs. Wavelength 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 0 20 40 60 80 100 120 Burst Length ( number of cycles / burst ) 16914 f = 38 kHz, Ee = 2 mW/m2 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 –30 –15 0 1530 45607590 Tamb – Ambient Temperature ( C ) 16918 Sensitivity in dark ambient 750 850 950 1050 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.2 l – Wavelength ( nm ) 1150 94 8408 1.0 Figure 12. Horizontal Directivity ϕx Figure 13. Vertical Directivity ϕy 95 11340p2 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.9 0° 30° 10° 20° 40° 50° 60° 70° 80° 1.0 0.8 0.7 drel - Relative Transmission Distance 95 11339p2 0.4 0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.6 0.9 0 ° 30 ° 10 ° 20 ° 40 ° 50 ° 60 ° 70 ° 80 ° 1.0 0.8 0.7 drel - Relative Transmission Distance |
Số phần tương tự - TSOP1140SK1 |
|
Mô tả tương tự - TSOP1140SK1 |