công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MCH214A105M bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Rohm

tên linh kiện MCH214A105M
Giải thích chi tiết về linh kiện  2012(0805)Size chip capacitors : MCH21
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ROHM [Rohm]
Trang chủ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

MCH214A105M bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Rohm

  MCH214A105M Datasheet HTML 1Page - Rohm MCH214A105M Datasheet HTML 2Page - Rohm MCH214A105M Datasheet HTML 3Page - Rohm MCH214A105M Datasheet HTML 4Page - Rohm MCH214A105M Datasheet HTML 5Page - Rohm MCH214A105M Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
11.4
±1.0
13.5
±1.0
12
Slider
Shutter
36
110
Multi-layer Ceramic
Chip Capacitors
2004
MCH03 Series 0603(0201)Size
MCH15 Series 1005(0402)Size
MCH18 Series 1608(0603)Size
MCH21 Series 2012(0805)Size
MCH31 Series 3216(1206)Size
MCH32 Series 3225(1210)Size
MCH43 Series 4532(1812)Size
MCH55 Series 5750(2220)Size
Packing specification
Reel dimensions (Unit:mm)
Bulk case dimensions (Unit:mm)
For fundamental considerations on capacitors, refe to Electric Industries Association of Japan, technical report,
"EIAJ RCR-2333,Guideline of notabilia for fixed multilayer ceramic capacitors for use in electronic equipment".
EIAJ ET-7201A compliant
φ180mm Plastic reel
φ330mm Plastic reel
MCH03
MCH15
MCH18
MCH21
MCH31
MCH32
MCH43
MCH55
MCH15
MCH18
MCH15
MCH18


Số phần tương tự - MCH214A105M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Interpoint Corporation ...
MCH2805D INTERPOINT-MCH2805D Datasheet
167Kb / 8P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
logo
Crane Aerospace & Elect...
MCH2805D CRANE-MCH2805D Datasheet
329Kb / 18P
   MCH/MGH Single and Dual DC/DC Converters
logo
Interpoint Corporation ...
MCH2805D/883 INTERPOINT-MCH2805D/883 Datasheet
167Kb / 8P
   DC/DC CONVERTERS 28 VOLT INPUT
logo
Crane Aerospace & Elect...
MCH2805D/883 CRANE-MCH2805D/883 Datasheet
329Kb / 18P
   MCH/MGH Single and Dual DC/DC Converters
logo
Interpoint Corporation ...
mCH2805D/883 INTERPOINT-mCH2805D/883 Datasheet
344Kb / 13P
   MCH/MGH Single and Dual DC-DC Converters 28 Volt input ??1.5 Watt
More results

Mô tả tương tự - MCH214A105M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Hitachi Metals, Ltd
FSLC-S170E HITACHI-METALS-FSLC-S170E Datasheet
85Kb / 3P
   2012 Size Chip Multilayer Coupler
FSLC-S170N HITACHI-METALS-FSLC-S170N Datasheet
44Kb / 3P
   2012 Size Chip Multilayer Coupler
ESLB-S540A HITACHI-METALS-ESLB-S540A Datasheet
96Kb / 4P
   2012 Size Chip Band Pass Filter
FSLT-S009T HITACHI-METALS-FSLT-S009T Datasheet
88Kb / 8P
   2012 Size Chip Multilayer RF Transformer
FSLL-S240E HITACHI-METALS-FSLL-S240E Datasheet
54Kb / 4P
   2012 Size Chip Low Pass Filter
logo
WALSIN TECHNOLOGY CORPO...
RFLPF2012100F1T WALSIN-RFLPF2012100F1T Datasheet
205Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 0805 (2012) size
RFLPF20120G9D4T WALSIN-RFLPF20120G9D4T Datasheet
389Kb / 3P
   LTCC Multi Layer Ceramic Low Pass Filter- 2012 (0805) size
logo
Hitachi Metals, Ltd
FSLB-S245C HITACHI-METALS-FSLB-S245C Datasheet
61Kb / 3P
   2012 Size Chip Multilayer Band Pass Filter
logo
List of Unclassifed Man...
NC0805KA502KB ETC2-NC0805KA502KB Datasheet
161Kb / 1P
   SMD CHIP THERMISTOR 0805 SIZE
logo
Hitachi Metals, Ltd
FSLC-S090S-A HITACHI-METALS-FSLC-S090S-A Datasheet
43Kb / 4P
   2012 Size 800/850 MHz Chip Multilayer Coupler
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com