công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZTA94 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện PZTA94
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

PZTA94 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  PZTA94 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZTA94 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZTA94 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZTA94 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
-0.1
-1
-10
1
10
100
1000
-0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
20
25
30
35
40
45
50
55
60
-1
-10
-100
-10
-100
-1000
0
25
50
75
100
125
150
0
200
400
600
800
1000
1200
-0.1
-1
-10
-100
-0
-200
-400
-600
-800
-1000
-1
-10
-100
-1E-3
-0.01
-0.1
-1
-10
-0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
-0
-5
-10
-15
-20
f=1MHz
I
E=0 / IC=0
T
a=25
oC
REVERSE VOLTAGE V (V)
V
CB
/ V
EB
C
ob
/ C
ib
——
C
ib
C
ob
-20
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
V
CE=-20V
T
a=25
oC
I
C
f
T
——
V
CE= -10V
T
a=100
oC
T
a=25
oC
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
h
FE
——
-200
AMBIENT TEMPERATURE T
a
( )
P
c
——
T
a
-200
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
T
a=100
β
=10
I
C
V
BEsat
——
-200
T
a=25
T
a=100
β
=10
V
CEsat
——
I
C
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
COMMON
EMITTER
T
a=25
-100uA
-90uA
-80uA
-70uA
-60uA
-50uA
-40uA
-30uA
-20uA
I
B=-10uA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
Static Characteristic
www.cj-elec.com
2
E,Jan,2017
Typical Characteristics


Số phần tương tự - PZTA94

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Weitron Technology
PZTA94 WEITRON-PZTA94 Datasheet
185Kb / 4P
   High-Voltage PNP Transistor Surface Mount
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
PZTA94 SECOS-PZTA94 Datasheet
973Kb / 2P
   Epitaxial Planar Transistor
logo
Unisonic Technologies
PZTA94 UTC-PZTA94 Datasheet
111Kb / 3P
   HIGH VOLTAGE TRANSISTOR
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
PZTA94 HOTTECH-PZTA94 Datasheet
193Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Micro Commercial Compon...
PZTA94 MCC-PZTA94 Datasheet
518Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistors
More results

Mô tả tương tự - PZTA94

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
PZT2907A JIANGSU-PZT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
PZT3906 DGNJDZ-PZT3906 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZT4403 DGNJDZ-PZT4403 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA56 DGNJDZ-PZTA56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
BCP54 DGNJDZ-BCP54 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
CZT5551 DGNJDZ-CZT5551 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
BCP69 JIANGSU-BCP69 Datasheet
1,017Kb / 3P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
CZT32C DGNJDZ-CZT32C Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
BCP56 DGNJDZ-BCP56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA06 DGNJDZ-PZTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com