công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PZT3906 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện PZT3906
Giải thích chi tiết về linh kiện  S OT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

PZT3906 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  PZT3906 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZT3906 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZT3906 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd PZT3906 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
-0.1
-1
-10
-100
0
100
200
300
-10
-100
-10
-100
-0.1
-1
-10
9
-1
-10
1000
0
25
50
75
100
125
150
0
250
500
750
1000
1250
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-0.1
-1
-10
-100
-1
-10
-100
-0.0
-0.4
-0.8
-1.2
-0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-0
-3
-6
-9
-12
-15
-18
-200
f
T
——
I
C
h
FE
——
COMMON EMITTER
V
CE=-1V
-3
-30
-0.3
Ta=100℃
Ta=25℃
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
I
C
-30
-300
-30
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
β=10
T
a=25
T
a=100
I
C
V
CEsat
——
-600
-200
1
3
-3
-0.3
-20
C
ob
C
ib
REVERSE VOLTAGE V (V)
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
V
CB
/ V
EB
C
ob
/ C
ib
——
300
100
-3
-30
-80
V
CE=-20V
T
a=25
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
AMBIENT TEMPERATURE Ta ( )
Pc
——
Ta
-200
V
BE
I
C
——
-30
-3
-0.3
T
a=25
T
a=100
COMMON EMITTER
V
CE=-1V
BASE-EMMITER VOLTAGE V
BE (V)
-30
-3
β=10
COLLECTOR CURRENT I
C
(mA)
T
a=25
T
a=100
-200
I
C
V
BEsat
——
Static Characteristic
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
CE
(V)
-80uA
-72uA
-64uA
-56uA
-48uA
-40uA
-32uA
-24uA
-16uA
I
B=-8uA
COMMON
EMITTER
T
a=25
www.cj-elec.com
2
www.cj-elec.com
Typical Characteristics
A,Jun,4
D,Jan,2017


Số phần tương tự - PZT3906

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
NXP Semiconductors
PZT3906 PHILIPS-PZT3906 Datasheet
48Kb / 8P
   PNP switching transistor
1999 Apr 14
logo
STMicroelectronics
PZT3906 STMICROELECTRONICS-PZT3906 Datasheet
46Kb / 4P
   SMALL SIGNAL PNP TRANSISTOR
logo
Siemens Semiconductor G...
PZT3906 SIEMENS-PZT3906 Datasheet
119Kb / 5P
   PNP Silicon Switching Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
PZT3906 FAIRCHILD-PZT3906 Datasheet
49Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
PZT3906 FAIRCHILD-PZT3906 Datasheet
98Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
More results

Mô tả tương tự - PZT3906

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
PZT3904 JIANGSU-PZT3904 Datasheet
1Mb / 4P
   S OT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA06 JIANGSU-PZTA06 Datasheet
1Mb / 4P
   S OT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
S8050 DGNJDZ-S8050 Datasheet
793Kb / 2P
   S OT-23 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KTC4376 JIANGSU-KTC4376 Datasheet
1Mb / 4P
   S OT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
KTD1302 JIANGSU-KTD1302 Datasheet
1Mb / 3P
   S OT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
PZT2907A JIANGSU-PZT2907A Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA94 JIANGSU-PZTA94 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
PZT3906 DGNJDZ-PZT3906 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZT4403 DGNJDZ-PZT4403 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
PZTA56 DGNJDZ-PZTA56 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-223 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com