công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSAL6400 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSAL6400
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Power Infrared Emitting Diode
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSAL6400 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  TSAL6400_14 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TSAL6400_14 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TSAL6400_14 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TSAL6400_14 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TSAL6400_14 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
TSAL6400
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.0, 13-Mar-14
3
Document Number: 81011
For technical questions, contact: emittertechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
BASIC CHARACTERISTICS (Tamb = 25 °C, unless otherwise specified)
Fig. 3 - Pulse Forward Current vs. Pulse Duration
Fig. 4 - Forward Current vs. Forward Voltage
Fig. 5 - Radiant Intensity vs. Forward Current
Fig. 6 - Radiant Power vs. Forward Current
Fig. 7 - Relative Radiant Intensity/Power vs. Ambient Temperature
Fig. 8 - Relative Radiant Power vs. Wavelength
tp - Pulse Duration (ms)
96 11987
100
101
101
10-1
10-1
100
102
10-2
tp/T = 0.01
IFSM = 1 A (Single Pulse)
0.05
0.1
0.5
1.0
1
10
100
1000
01
23
t
p = 100 µs
t
p/T= 0.001
VF - Forward Voltage (V)
21534
0.1
1
10
100
1000
1
10
100
1000
I
F - Forward Current (mA)
t
p = 100 μs
0.1
1
10
100
1000
1
10
100
1000
I
F - Forward Current (mA)
t
p = 100 μs
-10
10
50
0
100
0
0.4
0.8
1.2
1.6
140
94 7993
IF = 20 mA
Tamb - Ambient Temperature (°C)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
840
880
920
960
1000
1040
λ - Wavelength (nm)
21445
I
F = 30 mA


Số phần tương tự - TSAL6400_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400_08 Datasheet
117Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, RoHS Compliant, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.7, 04-Sep-08
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400_09 Datasheet
111Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 1.8, 29-Jun-09
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400_V01 Datasheet
106Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2022
TSAL6400 VISHAY-TSAL6400_V02 Datasheet
105Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2023
More results

Mô tả tương tự - TSAL6400_14

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSAL7200 VISHAY-TSAL7200_16 Datasheet
117Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode
Rev. 2.0, 04-Jul-16
VSMY99445DS VISHAY-VSMY99445DS Datasheet
310Kb / 7P
   High Power Infrared Emitting Diode
Rev. 1.0, 12-Feb-16
TSAL6100 VISHAY-TSAL6100_14 Datasheet
110Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode
Rev. 1.8, 13-Mar-14
logo
Sharp Corporation
GL496 SHARP-GL496 Datasheet
35Kb / 4P
   High Speed Infrared Emitting Diode
logo
IDEA.lnc.
IEFC0128 IDEA-IEFC0128 Datasheet
37Kb / 2P
   infrared emitting diode
logo
NTE Electronics
NTE3029A NTE-NTE3029A Datasheet
21Kb / 2P
   Infrared-Emitting Diode
logo
List of Unclassifed Man...
LN-1A11 ETC-LN-1A11 Datasheet
56Kb / 1P
   INFRARED EMITTING DIODE
logo
Micro Electronics
MIB31TA-2 MICRO-ELECTRONICS-MIB31TA-2 Datasheet
42Kb / 1P
   INFRARED EMITTING DIODE
logo
Vishay Siliconix
VSMG3700 VISHAY-VSMG3700_13 Datasheet
132Kb / 6P
   High Speed Infrared Emitting Diode
Rev. 1.5, 24-Sep-13
TSHG8400 VISHAY-TSHG8400_13 Datasheet
106Kb / 5P
   High Speed Infrared Emitting Diode
Rev. 1.4, 03-Sep-13
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com