công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TSAL6200 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

tên linh kiện TSAL6200
Giải thích chi tiết về linh kiện  High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VISHAY [Vishay Siliconix]
Trang chủ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

TSAL6200 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  TSAL6200 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix TSAL6200 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix TSAL6200 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix TSAL6200 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix TSAL6200 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
TSAL6200
www.vishay.com
Vishay Semiconductors
Rev. 2.4, 13-Mar-14
4
Document Number: 81010
For technical questions, contact: emittertechsupport@vishay.com
THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. THE PRODUCTS DESCRIBED HEREIN AND THIS DOCUMENT
ARE SUBJECT TO SPECIFIC DISCLAIMERS, SET FORTH AT www.vishay.com/doc?91000
Fig. 9 - Relative Radiant Intensity vs. Angular Displacement
PACKAGE DIMENSIONS in millimeters
0.4
0.2
0
14329
0.6
0.9
0.8
30°
10°
20°
40°
50°
60°
70°
80°
0.7
1.0
0.5 + 0.15
- 0.05
Ø 5 ± 0.15
Area not plane
technical drawings
according to DIN
specifications
2.54 nom.
0.5 + 0.15
- 0.05
A
C
0.6
+ 0.2
- 0.1
R 2.49 (sphere)
Drawing-No.: 6.544-5259.06-4
Issue: 6; 19.05.09
19257


Số phần tương tự - TSAL6200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
TSAL6200 VISHAY-TSAL6200 Datasheet
82Kb / 5P
   GaAs/GaAlAs IR Emitting Diode in 짰5 mm (T-13/4) Package
Rev. 6, 20-May-99
TSAL6200 VISHAY-TSAL6200 Datasheet
111Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, RoHS Compliant, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 2.1, 04-Sep-08
TSAL6200 VISHAY-TSAL6200 Datasheet
103Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs/GaAs
Rev. 2.2, 22-Jun-09
TSAL6200 VISHAY-TSAL6200 Datasheet
108Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2022
TSAL6200 VISHAY-TSAL6200 Datasheet
108Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2023
More results

Mô tả tương tự - TSAL6200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
VSML3710 VISHAY-VSML3710_14 Datasheet
139Kb / 7P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
Rev. 1.6, 22-Oct-14
TSAL4400 VISHAY-TSAL4400_16 Datasheet
114Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
Rev. 1.9, 03-Nov-16
TSAL6100 VISHAY-TSAL6100_V01 Datasheet
108Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2022
VSML3710 VISHAY-VSML3710_V01 Datasheet
138Kb / 7P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2022
TSAL6200 VISHAY-TSAL6200_V02 Datasheet
108Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2023
TSML1000 VISHAY-TSML1000_14 Datasheet
198Kb / 9P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
Rev. 2.1, 13-Mar-14
TSML1040 VISHAY-TSML1040_V02 Datasheet
164Kb / 9P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2023
VSML3710 VISHAY-VSML3710_V02 Datasheet
137Kb / 7P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2023
TSAL6100UL VISHAY-TSAL6100UL Datasheet
116Kb / 5P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
Rev. 1.0, 16-Jun-16
TSML1000 VISHAY-TSML1000_V01 Datasheet
196Kb / 9P
   High Power Infrared Emitting Diode, 940 nm, GaAlAs, MQW
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com