công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CA10929-BOOM-W bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Ledil, Inc.

tên linh kiện CA10929-BOOM-W
Giải thích chi tiết về linh kiện  Boom series
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEDIL [Ledil, Inc.]
Trang chủ  http://www.ledil.com/
Logo LEDIL - Ledil, Inc.

CA10929-BOOM-W bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Ledil, Inc.

  CA10929-BOOM-W Datasheet HTML 1Page - Ledil, Inc. CA10929-BOOM-W Datasheet HTML 2Page - Ledil, Inc. CA10929-BOOM-W Datasheet HTML 3Page - Ledil, Inc. CA10929-BOOM-W Datasheet HTML 4Page - Ledil, Inc. CA10929-BOOM-W Datasheet HTML 5Page - Ledil, Inc. CA10929-BOOM-W Datasheet HTML 6Page - Ledil, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
PRODUCT DATASHEET
Boom series
last update 11/11/2016
DETAILS
Product Number
CA10929_BOOM-W
Family
Boom
Type
RefAssy
Color
metal
Diameter
22,2 mm
Height
13,74 mm
Style
hexag
Optic Material
Holder Material
Fastening
tape
Status
production ready
ROHS Comliant
Yes
Date Updated
11/11/2016
OPTICAL PROPERTIES
Viewing
Light
Effi-
LED
Angle
Beam
ciency
cd/lm
Connector
MC-E
54 deg
Wide
-
1.160
-
XR-E
56 deg
Wide
91 %
1.300
-
September 21st 2017 7:28 Copyright Ledil Oy - Subject to change without prior notice - Page 1/1
Ledil Oy
Salorankatu 10
24240 SALO, Finland
http://www.ledil.com
email: ledil@ledil.com
FAX: +358-2-733 8001


Số phần tương tự - CA10929-BOOM-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA10929 CREE-CA10929 Datasheet
366Kb / 6P
   Boom series
logo
Ledil, Inc.
CA10929 LEDIL-CA10929 Datasheet
1Mb / 4P
   ~55째 wide beam. Assembly with 0.4 mm thick installation tape
More results

Mô tả tương tự - CA10929-BOOM-W

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Cree, Inc
CA10715 CREE-CA10715 Datasheet
452Kb / 9P
   Boom series
CA10716 CREE-CA10716 Datasheet
291Kb / 5P
   Boom series
logo
Ledil, Inc.
CA10715-BOOM-S LEDIL-CA10715-BOOM-S Datasheet
452Kb / 9P
   Boom series
logo
Cree, Inc
CA10930 CREE-CA10930 Datasheet
745Kb / 13P
   Boom series
logo
Ledil, Inc.
CA10716-BOOM-S LEDIL-CA10716-BOOM-S Datasheet
291Kb / 5P
   Boom series
CA10930-BOOM-M LEDIL-CA10930-BOOM-M Datasheet
745Kb / 13P
   Boom series
CA10928-BOOM-M LEDIL-CA10928-BOOM-M Datasheet
257Kb / 4P
   Boom series
CA10931-BOOM-W LEDIL-CA10931-BOOM-W Datasheet
423Kb / 10P
   Boom series
logo
Cree, Inc
CA10929 CREE-CA10929 Datasheet
366Kb / 6P
   Boom series
CA10928 CREE-CA10928 Datasheet
257Kb / 4P
   Boom series
CA12957 CREE-CA12957 Datasheet
123Kb / 4P
   Boom series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com