công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM2347P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Power

tên linh kiện AM2347P
Giải thích chi tiết về linh kiện  P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM2347P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM2347P Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM2347P Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM2347P Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM2347P Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM2347P Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Analog Power
AM2347P
7. Gate Charge
9. Safe Operating Area
10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
Typical Electrical Characteristics
8. Normalized On-Resistance Vs
Junction Temperature
11. Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
0
2
4
6
8
10
0
10
20
30
40
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
VDS Drain to Source Voltage (V)
10 uS
100 uS
1 mS
10 mS
100 mS
1 SEC
10 SEC
100 SEC
DC
Idm limit
Limited by
RDS
1
0
20
40
60
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (SEC)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
RθJA(t) = r(t) + RθJA
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
0.5
1
1.5
2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -JunctionTemperature(°C)
P(pk)
t1
t2
RθJA = 166 °C /W
VDS = -20V
ID = -3.8A
© Preliminary
4
Publication Order Number:
DS_AM2347P_1A


Số phần tương tự - AM2347P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM2340N ANALOGPOWER-AM2340N Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM2340NE ANALOGPOWER-AM2340NE Datasheet
178Kb / 3P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM2340NE-T1-PF VBSEMI-AM2340NE-T1-PF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM2341P ANALOGPOWER-AM2341P Datasheet
140Kb / 3P
   P - Channel 40V (D-S) MOSFET
logo
AiT Semiconductor Inc.
AM2342 AITSEMI-AM2342 Datasheet
335Kb / 8P
   MOSFET 20V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
REV1.0
More results

Mô tả tương tự - AM2347P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI4401DY-T1 VISHAY-SI4401DY-T1 Datasheet
250Kb / 8P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 02-Mar-09
SI2319CDS VISHAY-SI2319CDS_15 Datasheet
226Kb / 11P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
logo
Analog Power
AM3949P ANALOGPOWER-AM3949P Datasheet
184Kb / 3P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7611DN VISHAY-SI7611DN Datasheet
578Kb / 13P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Apr-08
logo
Analog Power
AM40P04-20DE ANALOGPOWER-AM40P04-20DE Datasheet
241Kb / 5P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90P04-03P ANALOGPOWER-AM90P04-03P Datasheet
60Kb / 2P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUD50P04-40P VISHAY-SUD50P04-40P Datasheet
143Kb / 7P
   P-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Jan-08
logo
VBsemi Electronics Co.,...
15P04SC VBSEMI-15P04SC Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
9563GM VBSEMI-9563GM Datasheet
1,002Kb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
AFP4637WS8RG VBSEMI-AFP4637WS8RG Datasheet
1,002Kb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
FDS4685-NL VBSEMI-FDS4685-NL Datasheet
1Mb / 9P
   P-Channel 40 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com