công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1580CE bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Analog Power

tên linh kiện AM1580CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  N & P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM1580CE bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM1580CE Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM1580CE Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM1580CE Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM1580CE Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM1580CE Datasheet HTML 5Page - Analog Power AM1580CE Datasheet HTML 6Page - Analog Power AM1580CE Datasheet HTML 7Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
Analog Power
AM1580CE
7. Gate Charge
9. Safe Operating Area
10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
8. Normalized On-Resistance Vs
Junction Temperature
11. Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
Typical Electrical Characteristics - N-channel
0.01
0.1
1
10
0.1
1
10
100
1000
VDS Drain to Source Voltage (V)
10 uS
100 uS
1 mS
10 mS
100 mS
1 SEC
10 SEC
100 SEC
DC
Idm limit
Limited by
RDS
1
0
5
10
15
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (SEC)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (sec)
RθJA(t) = r(t) + RθJA
0.2
0.1
0.05
0.02
P(pk)
t1
t2
D = 0.5
Single Pulse
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
0.5
1
1.5
2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -JunctionTemperature(°C)
0
2
4
6
8
10
0
1
2
3
4
Qg - Total Gate Charge (nC)
RθJA = 460 °C /W
ID = 0.44A
VDS = 40V
Preliminary
4
Publication Order Number:
DS_AM1580CE_1A


Số phần tương tự - AM1580CE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Pan Jit International I...
AM158 PANJIT-AM158 Datasheet
41Kb / 2P
   1.0 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES(VOLTAGE - 50 to 1000 Volts CURRENT - 1.5 Amperes)
logo
Transys Electronics
AM158 TRSYS-AM158 Datasheet
116Kb / 2P
   1.0 TO 1.5 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE-PHASE BRIDGE
logo
Comchip Technology
AM158 COMCHIP-AM158 Datasheet
46Kb / 2P
   Silicon Miniature Single-Phase Bridge
logo
Pan Jit International I...
AM158 PANJIT-AM158 Datasheet
53Kb / 2P
   1.5 AMPERE SILICON MINIATURE SINGLE- PHASE BRIDGES
logo
Comchip Technology
AM158-G COMCHIP-AM158-G Datasheet
54Kb / 2P
   Silicon Miniature Single-Phase Bridge
More results

Mô tả tương tự - AM1580CE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBA5840 VBSEMI-VBA5840 Datasheet
986Kb / 14P
   N- and P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2337DS-T1-GE3 VISHAY-SI2337DS-T1-GE3 Datasheet
209Kb / 10P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 02-Feb-09
SUM110P08-11L VISHAY-SUM110P08-11L Datasheet
232Kb / 4P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Jul-06
logo
Analog Power
AM4481P ANALOGPOWER-AM4481P Datasheet
179Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI3129DV VISHAY-SI3129DV Datasheet
240Kb / 9P
   P-Channel 80 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2387DS VISHAY-SI2387DS Datasheet
211Kb / 9P
   P-Channel 80 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2337DS VISHAY-SI2337DS Datasheet
202Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-Oct-05
logo
Analog Power
AM7483P ANALOGPOWER-AM7483P Datasheet
372Kb / 5P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
AM2381P ANALOGPOWER-AM2381P Datasheet
71Kb / 3P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7469DP VISHAY-SI7469DP Datasheet
107Kb / 7P
   P-Channel 80-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Jul-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com