công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM1537CE bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Analog Power

tên linh kiện AM1537CE
Giải thích chi tiết về linh kiện  N & P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM1537CE bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Analog Power

  AM1537CE Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM1537CE Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM1537CE Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM1537CE Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM1537CE Datasheet HTML 5Page - Analog Power AM1537CE Datasheet HTML 6Page - Analog Power AM1537CE Datasheet HTML 7Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Analog Power
AM1537CE
1. On-Resistance vs. Drain Current
2. Transfer Characteristics
3. On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
4. Drain-to-Source Forward Voltage
5. Output Characteristics
6. Capacitance
Typical Electrical Characteristics - P-channel
1000
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0
0.5
1
1.5
2
ID-Drain Current (A)
4V
4.5V,6V,8V,10V
3.5V
0
0.5
1
1.5
2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
10V,8V,6V,4.5V
3.5V
4V
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
2
4
6
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
0
0.5
1
1.5
2
0
1
2
3
4
5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
0.01
0.1
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 25°C
0
50
100
150
200
250
0
5
10
15
20
VDS-Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
F = 1MHz
ID = -0.8A
© Preliminary
5
Publication Order Number:
DS_AM1537CE_1A


Số phần tương tự - AM1537CE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
AM1537F PANASONIC-AM1537F Datasheet
228Kb / 8P
   HIGH CONTACT CAPACITY, PRECISE OPERATION
More results

Mô tả tương tự - AM1537CE

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM4532C ANALOGPOWER-AM4532C Datasheet
410Kb / 7P
   N & P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM4502CE ANALOGPOWER-AM4502CE Datasheet
319Kb / 8P
   P & N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Leshan Radio Company
LNP4606T1G LRC-LNP4606T1G Datasheet
829Kb / 7P
   P & N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM4502C ANALOGPOWER-AM4502C Datasheet
500Kb / 7P
   N & P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM4512CE ANALOGPOWER-AM4512CE Datasheet
266Kb / 8P
   P & N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM7530C ANALOGPOWER-AM7530C Datasheet
109Kb / 3P
   P & N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AMD534CE ANALOGPOWER-AMD534CE Datasheet
191Kb / 3P
   P & N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM4536C ANALOGPOWER-AM4536C Datasheet
90Kb / 3P
   P & N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM3599CE ANALOGPOWER-AM3599CE Datasheet
402Kb / 7P
   N & P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM3530C ANALOGPOWER-AM3530C Datasheet
565Kb / 7P
   N & P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AMCC530C ANALOGPOWER-AMCC530C Datasheet
475Kb / 7P
   N & P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com