công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM20N25-1000D bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Analog Power

tên linh kiện AM20N25-1000D
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM20N25-1000D bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Analog Power

  AM20N25-1000D Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM20N25-1000D Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM20N25-1000D Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM20N25-1000D Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM20N25-1000D Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Analog Power
AM20N25-1000D
1. On-Resistance vs. Drain Current
2. Transfer Characteristics
3. On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
4. Drain-to-Source Forward Voltage
5. Output Characteristics
6. Capacitance
Typical Electrical Characteristics
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.5
1
1.5
2
ID-Drain Current (A)
5.5V
6V,8V,10V
5V
0
0.5
1
1.5
2
0
1
2
3
4
5
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
10V,8V,6V
5V
5.5V
0
1
2
3
4
5
6
0
2
4
6
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
TJ = 25°C
0
0.5
1
1.5
2
0
2
4
6
8
10
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TJ = 25°C
0.01
0.1
1
10
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
TJ = 25°C
0
50
100
150
200
250
300
350
0
5
10
15
20
VDS-Drain-to-Source Voltage (V)
Ciss
Coss
Crss
F = 1MHz
ID = 1A
© Preliminary
3
Publication Order Number:
DS_AM20N25-1000D_1A


Số phần tương tự - AM20N25-1000D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM20N20-125D ANALOGPOWER-AM20N20-125D Datasheet
79Kb / 3P
   N-Channel 200-V (D-S) MOSFET
logo
SHENZHEN DOINGTER SEMIC...
AM20N20-125D DOINGTER-AM20N20-125D Datasheet
1Mb / 5P
   N-Channel MOSFET uses advanced trench technology
More results

Mô tả tương tự - AM20N25-1000D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SI7190DP VISHAY-SI7190DP Datasheet
314Kb / 13P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 01-Jun-09
logo
Analog Power
AMR400N ANALOGPOWER-AMR400N Datasheet
351Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4434DY VISHAY-SI4434DY Datasheet
70Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 15-Dec-03
logo
Analog Power
AM14N25-280D ANALOGPOWER-AM14N25-280D Datasheet
347Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
AM30N25-270P ANALOGPOWER-AM30N25-270P Datasheet
337Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7190DP-T1-GE3 VISHAY-SI7190DP-T1-GE3 Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 01-Jun-09
SIR692DP VISHAY-SIR692DP Datasheet
210Kb / 7P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Dec-16
logo
Analog Power
AM6N25-1100D ANALOGPOWER-AM6N25-1100D Datasheet
306Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
AM8N25-550D ANALOGPOWER-AM8N25-550D Datasheet
346Kb / 5P
   N-Channel 250-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SISS92DN VISHAY-SISS92DN Datasheet
227Kb / 8P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7190ADP VISHAY-SI7190ADP Datasheet
229Kb / 9P
   N-Channel 250 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com