công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM20N15-290D bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Analog Power

tên linh kiện AM20N15-290D
Giải thích chi tiết về linh kiện  N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ANALOGPOWER [Analog Power]
Trang chủ  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM20N15-290D bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Analog Power

  AM20N15-290D Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM20N15-290D Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM20N15-290D Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM20N15-290D Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM20N15-290D Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
Analog Power
AM20N15-290D
N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
VDS (V)
ID (A)
11
10
Symbol
Limit
Units
VDS
150
VGS
±20
Continuous Drain Current
a
TC=25°C
ID
11
IDM
40
IS
20
A
Power Dissipation
a
TC=25°C
PD
50
W
TJ, Tstg
-55 to 175
°C
Symbol
Maximum
Units
RθJA
40
RθJC
3
Notes
a.
Surface Mounted on 1” x 1” FR4 Board.
b.
Pulse width limited by maximum junction temperature
Pulsed Drain Current
b
Continuous Source Current (Diode Conduction)
a
THERMAL RESISTANCE RATINGS
°C/W
Parameter
Operating Junction and Storage Temperature Range
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C UNLESS OTHERWISE NOTED)
V
Parameter
Drain-Source Voltage
Gate-Source Voltage
PRODUCT SUMMARY
150
rDS(on) (mΩ)
290 @ VGS = 10V
330 @ VGS = 5.5V
A
Maximum Junction-to-Ambient
a
Maximum Junction-to-Case
Key Features:
• Low rDS(on) trench technology
• Low thermal impedance
• Fast switching speed
Typical Applications:
• PoE PSE and PD Circuits
• LED Inverter Circuits
• 48V-Input DC/DC Conversion Circuits
© Preliminary
1
Publication Order Number:
DS_AM20N15-290D_1A


Số phần tương tự - AM20N15-290D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Analog Power
AM20N15-250B ANALOGPOWER-AM20N15-250B Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM20N15-250D ANALOGPOWER-AM20N15-250D Datasheet
382Kb / 6P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM20N15-250D-T1-PF VBSEMI-AM20N15-250D-T1-PF Datasheet
1,002Kb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results

Mô tả tương tự - AM20N15-290D

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vishay Siliconix
SIR838DP VISHAY-SIR838DP Datasheet
118Kb / 7P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 30-Sep-13
logo
Analog Power
AM20N15-250B ANALOGPOWER-AM20N15-250B Datasheet
369Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
AM90N15-16B ANALOGPOWER-AM90N15-16B Datasheet
332Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR622DP VISHAY-SIR622DP Datasheet
422Kb / 13P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-May-16
logo
Analog Power
AM90N15-20P ANALOGPOWER-AM90N15-20P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7846DP-T1-GE3 VISHAY-SI7846DP-T1-GE3 Datasheet
148Kb / 8P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 06-Apr-09
SI7898DP VISHAY-SI7898DP_06 Datasheet
198Kb / 4P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 20-Feb-06
SI4488DY VISHAY-SI4488DY Datasheet
45Kb / 5P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 26-May-03
logo
Analog Power
AM70N15-40P ANALOGPOWER-AM70N15-40P Datasheet
123Kb / 3P
   N-Channel 150-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
VBM1158N VBSEMI-VBM1158N Datasheet
658Kb / 8P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
15T15GH-HF VBSEMI-15T15GH-HF Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 150 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com