công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

STK672-050GEVB bảng dữ liệu(PDF) 11 Page - ON Semiconductor

tên linh kiện STK672-050GEVB
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thick-Film Hybrid IC
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ONSEMI [ON Semiconductor]
Trang chủ  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor

STK672-050GEVB bảng dữ liệu(HTML) 11 Page - ON Semiconductor

Back Button STK672-050GEVB Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor STK672-050GEVB Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor STK672-050GEVB Datasheet HTML 9Page - ON Semiconductor STK672-050GEVB Datasheet HTML 10Page - ON Semiconductor STK672-050GEVB Datasheet HTML 11Page - ON Semiconductor STK672-050GEVB Datasheet HTML 12Page - ON Semiconductor STK672-050GEVB Datasheet HTML 13Page - ON Semiconductor STK672-050GEVB Datasheet HTML 14Page - ON Semiconductor STK672-050GEVB Datasheet HTML 15Page - ON Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 19 page
background image
STK672-050-E
No.5228-11/19
Output Pin Functions
Pin No.
Symbol
Function
Pin circuit type
19
MOI
Phase excitation origin monitor
Standard CMOS structure
20, 21
MO1, MO2
Phase excitation state monitor
Standard CMOS structure
Output Signal Functions and Timing
• A, A, B, and B (Motor phase excitation outputs)
1) Function:
- In the 4 phase and 2 phase excitation modes, a 3.75
μs (typical) interval is set up between the A and A and B and
B output signal transition times.
• MO1, MO2, and MOI (Phase excitation state monitors)
1) Pin circuit type: Standard CMOS structure
1) Function:
- Output of the current phase excitation output state.
Phase coordinate
Phase A
Phase B
Phase A
Phase B
MO1
1
0
0
1
MO2
0
1
0
1
MOI outputs a 0 when each phase is at the origin, and outputs a 1 otherwise.
• Current division ratios set by M3, M4, and M5 ········· Values provided for reference purposes.
Mode
Circular
M4 = 1
M4 = 0
M4 = 1
M4 = 1
Setting
M3 = 0
M3 = 1
M5 = 1
M5 = 0
M5 = 0
M5 = 1
Units
Number of steps
14
15
15
13
1/16
2W1-2
20
25
23
19
1/8
2/16
31
34
33
28
3/16
2W1-2
40
44
42
39
2/8
4/16
48
51
49
45
5/16
2W1-2
55
62
57
54
3/8
6/16
65
69
65
62
7/16
2W1-2
71
77
71
69
4/8
8/16
77
82
77
74
9/16
2W1-2
83
88
85
82
5/8
10/16
88
92
89
85
11/16
2W1-2
92
95
95
92
6/8
12/16
97
98
98
94
13/16
Current
division
ratio
4W1-2
2W1-2
100
100
100
100
%
7/8
14/16
[Load conditions]
VCC1 = 24V, VCC2 = 5V, R/L = 3.5/3.8mH
2
1
3


Số phần tương tự - STK672-050GEVB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
STK672-050 SANYO-STK672-050 Datasheet
1Mb / 11P
   Microstep Operation-Supported 4-Phase Stepping Motor Driver (Io= 1.5A)
STK672-050 SANYO-STK672-050 Datasheet
218Kb / 11P
   Microstep Operation-Supported 4-Phase Stepping Motor Driver (Io= 3.0A)
STK672-050-E SANYO-STK672-050-E Datasheet
206Kb / 19P
   Stepping Motor Driver (sine wave drive) Output Current 3.0A (no heat sink*)
More results

Mô tả tương tự - STK672-050GEVB

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
STK080 ETC-STK080 Datasheet
145Kb / 1P
   THICK FILM HYBRID IC
logo
Sanyo Semicon Device
STK6722H SANYO-STK6722H Datasheet
114Kb / 3P
   Thick film hybrid IC
logo
List of Unclassifed Man...
STK082G ETC-STK082G Datasheet
131Kb / 1P
   THICK FILM HYBRID IC
logo
Sanyo Semicon Device
STK7358 SANYO-STK7358 Datasheet
57Kb / 3P
   Thick Film Hybrid IC
STK-024 SANYO-STK-024 Datasheet
108Kb / 1P
   Thick film hybrid IC
logo
List of Unclassifed Man...
STK437 ETC-STK437 Datasheet
134Kb / 1P
   THICK FILM HYBRID IC
logo
Sanyo Semicon Device
STK760-221A-E SANYO-STK760-221A-E Datasheet
163Kb / 9P
   Thick-Film Hybrid IC Single-phase Rectification PFC Hybrid IC
STK7406 SANYO-STK7406 Datasheet
131Kb / 2P
   Thick Film Hybrid IC Offline Switching Regulator
STK681-332-E SANYO-STK681-332-E Datasheet
107Kb / 14P
   Thick-Film Hybrid IC Forward/Reverse Motor Driver
STK672-622A-E SANYO-STK672-622A-E Datasheet
224Kb / 23P
   Thick-Film Hybrid IC 2-phase Stepping Motor Driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com