công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CAR0805-10RB1 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Riedon Powertron

tên linh kiện CAR0805-10RB1
Giải thích chi tiết về linh kiện  Thin Film Precision Chip Resistor
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  RIEDON [Riedon Powertron]
Trang chủ  http://www.riedon.com
Logo RIEDON - Riedon Powertron

CAR0805-10RB1 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Riedon Powertron

  CAR0805-10RB1 Datasheet HTML 1Page - Riedon Powertron CAR0805-10RB1 Datasheet HTML 2Page - Riedon Powertron CAR0805-10RB1 Datasheet HTML 3Page - Riedon Powertron  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Riedon Inc.
300 Cypress Avenue
Alhambra CA 91801
(626) 284-9901
(626) 284-1704
www.riedon.com
09/15
SPECIFICATIONS - HIGH POWER RATING
Package
Size
Power Rating
(W) at 70°C
MAX Operating
Voltage1
MAX Overload
Voltage2
Resistance Range
TCR
PPM/°C
±0.01%
±0.05%
±0.1%
±0.25%
±0.5%
±1%
0603 HP
0.100
75V
150V
24.9Ω - 15KΩ
±5
24.9Ω -
100KΩ
4.7Ω -
332KΩ
4.7Ω - 332KΩ
±10
±15
4.7Ω - 1MΩ
±25
±50
0805 HP
0.125
150V
300V
24.9Ω - 30KΩ
±5
24.9Ω -
200KΩ
4.7Ω -
511KΩ
4.7Ω - 511KΩ
±10
4.7Ω - 1MΩ
±15
4.7Ω -
1MΩ
1Ω - 1MΩ
±25
±50
1206 HP
0.250
200V
400V
24.9Ω - 49.9KΩ
±5
24.9Ω -
499KΩ
4.7Ω - 1MΩ
±10
±15
±25
±50
2010 HP
0.333
200V
400V
24.9Ω - 49.9KΩ
±5
24.9Ω -
499KΩ
4.7Ω - 1MΩ
±10
±15
±25
±50
2512 HP
0.750
200V
400V
24.9Ω -
2KΩ
4.7Ω - 2KΩ
1Ω - 2KΩ
±10
±15
±25
±50
1 Operating Voltage =
or MAX Listed, whichever is lower.
2 Overload Voltage = 2.5 *
or MAX Listed, whichever is lower.
( P * R )
( P * R )
Dimensions (mm)
Type
L
B
D
C
CAR0402
1.00 ± 0.05
0.50 ± 0.05
0.30 ± 0.05
0.20 ± 0.10
CAR0603
1.55 ± 0.10
0.80 ± 0.10
0.45 ± 0.10
0.30 ± 0.20
CAR0805
2.00 ± 0.15
1.25 ± 0.15
0.55 ± 0.10
0.30 ± 0.20
CAR1206
3.05 ± 0.15
1.55 ± 0.15
0.55 ± 0.10
0.42 ± 0.20
CAR2010
4.90 ± 0.15
2.40 ± 0.15
0.55 ± 0.10
0.60 ± 0.30
CAR2512
6.30 ± 0.15
3.10 ± 0.15
0.55 ± 0.10
0.6 ± 0.30
CAR Series
Thin Film Precision Chip Resistor


Số phần tương tự - CAR0805-10RB1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Riedon Powertron
CAR0805 RIEDON-CAR0805 Datasheet
251Kb / 1P
   Thin Film Precisionion Chip Resistor
CAR0805 RIEDON-CAR0805 Datasheet
168Kb / 2P
   Thin Film Precision Chip Resistor
CAR0805 RIEDON-CAR0805 Datasheet
145Kb / 3P
   CAR Series
More results

Mô tả tương tự - CAR0805-10RB1

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Stackpole Electronics, ...
RNCF SEI-RNCF Datasheet
498Kb / 8P
   Precision Thin Film Chip Resistor
7/8/2022
logo
Riedon Powertron
CAR0402 RIEDON-CAR0402_13 Datasheet
168Kb / 2P
   Thin Film Precision Chip Resistor
logo
C&B ELECTRONICS (SHENZH...
PTFR RESI-PTFR Datasheet
4Mb / 14P
   Precision Thin Film Chip Resistor
logo
IRC - a TT electronics ...
PCF-W0201LF-01-1001-F IRCTT-PCF-W0201LF-01-1001-F Datasheet
305Kb / 3P
   Precision Thin Film Nichrome Chip Resistor
logo
Vishay Siliconix
ACASPREC VISHAY-ACASPREC Datasheet
131Kb / 8P
   Precision Thin Film Chip Resistor Array
01-Jan-2022
ACAS0612 VISHAY-ACAS0612_13 Datasheet
146Kb / 8P
   Precision Thin Film Chip Resistor Array
Revision: 12-Apr-13
ACAC0612 VISHAY-ACAC0612_08 Datasheet
163Kb / 6P
   Precision Thin Film Chip Resistor Array
Revision: 11-Sep-08
ACAS0612AT VISHAY-ACAS0612AT Datasheet
142Kb / 6P
   Automotive Precision Thin Film Chip Resistor Array
Revision: 11-Sep-08
logo
Stackpole Electronics, ...
RNCS SEI-RNCS Datasheet
449Kb / 7P
   Moisture Resistant Precision Thin Film Chip Resistor
8/24/2021
logo
Vishay Siliconix
MCT0603MD4701BP100 VISHAY-MCT0603MD4701BP100 Datasheet
167Kb / 9P
   Precision Thin Film Chip Resistor Superior Moisture Resistivity
Revision: 09-Apr-09
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com