công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SM5100BM bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

tên linh kiện SM5100BM
Giải thích chi tiết về linh kiện  Voltage 20 ~ 200 V 5.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
Trang chủ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SM5100BM bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SM5100BM Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM5100BM Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Elektronische Bauelemente
SM520BM~SM5200BM
Voltage 20 ~ 200 V
5.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
08-Feb-2017 Rev. A
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


Số phần tương tự - SM5100BM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5100B SECOS-SM5100B Datasheet
292Kb / 2P
   5.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM5100B SECOS-SM5100B Datasheet
561Kb / 2P
   5.0Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM5100B TAYCHIPST-SM5100B Datasheet
3Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Leshan Radio Company
SM5100B LRC-SM5100B Datasheet
172Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM5100B GWSEMI-SM5100B Datasheet
65Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

Mô tả tương tự - SM5100BM

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SMPD5200H SECOS-SMPD5200H Datasheet
215Kb / 2P
   200 V 5.0 Amp Low IR Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SMP8200 SECOS-SMP8200 Datasheet
61Kb / 1P
   Voltage 200 V 8 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SCD52 SECOS-SCD52_15 Datasheet
470Kb / 2P
   5.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SK54BL SECOS-SK54BL_15 Datasheet
165Kb / 2P
   5.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM520C GWSEMI-SM520C Datasheet
65Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Nanjing International G...
SS58-5A-80V-DO-214AA DGNJDZ-SS58-5A-80V-DO-214AA Datasheet
249Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS515-150V-DO-214AB DGNJDZ-SS515-150V-DO-214AB Datasheet
266Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS520-200V-DO-214AA DGNJDZ-SS520-200V-DO-214AA Datasheet
249Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS520F-200V.SMAF DGNJDZ-SS520F-200V.SMAF Datasheet
517Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK54.5A-DO-214AB DGNJDZ-SK54.5A-DO-214AB Datasheet
216Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com