công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1048 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện 2SA1048
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SA1048 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SA1048 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1048 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1048 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1048 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1048 Datasheet HTML 5Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.420
1.620
0.056
0.064
A1
0.660
0.860
0.026
0.034
b
0.330
0.480
0.013
0.019
b1
0.400
0.510
0.016
0.020
c
0.330
0.510
0.013
0.020
D
3.900
4.100
0.154
0.161
D1
2.280
2.680
0.090
0.106
E
3.050
3.250
0.120
0.128
e
1.270 TYP.
0.050 TYP.
e1
2.440
2.640
0.096
0.104
L
15.100
15.500
0.594
0.610
θ
45° TYP.
45° TYP.
www.cj-elec.com
4
www.cj-elec.com
E,Aug,2017


Số phần tương tự - 2SA1048

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1048 TOSHIBA-2SA1048 Datasheet
145Kb / 2P
   TRANSISTOR (AUDIO FREQUENCY AMPLIFIER APPLICATIONS)
2SA1048 TOSHIBA-2SA1048 Datasheet
397Kb / 3P
   Audio Frequency Amplifier Applications
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SA1048 SECOS-2SA1048 Datasheet
83Kb / 1P
   PNP Plastic Encapsulated Transistor
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SA1048 FOSHAN-2SA1048 Datasheet
1,014Kb / 6P
   Silicon PNP transistor in a TO-92 Plastic Package
logo
SHENZHEN KOO CHIN ELECT...
2SA1048 KOOCHIN-2SA1048 Datasheet
233Kb / 2P
   TRANSISTOR (PNP)
More results

Mô tả tương tự - 2SA1048

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KSD1021 JIANGSU-KSD1021 Datasheet
507Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
KTC3195 JIANGSU-KTC3195 Datasheet
269Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SA821S JIANGSU-2SA821S Datasheet
500Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SC3311A JIANGSU-2SC3311A Datasheet
586Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4115S JIANGSU-2SC4115S Datasheet
2Mb / 5P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SD2470 JIANGSU-2SD2470 Datasheet
369Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SA933AS JIANGSU-2SA933AS Datasheet
6Mb / 5P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2839 JIANGSU-2SC2839 Datasheet
805Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
KSD1020 JIANGSU-KSD1020 Datasheet
486Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
KTC3199 JIANGSU-KTC3199 Datasheet
2Mb / 5P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1267 JIANGSU-2SA1267 Datasheet
3Mb / 5P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com