công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SA1012B bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện 2SA1012B
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SA1012B bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SA1012B Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1012B Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1012B Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SA1012B Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test
conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC=-50μA,IE=0
-50
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC=-1mA,IB=0
-50
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=-50μA,IC=0
-6
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=-50V,IE=0
-0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=-5V,IC=0
-0.1
μA
DC current gain
hFE
*
VCE=-2V, IC=-0.5A
82
270
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
*
IC=-1A,IB=-0.05A
-0.35
V
Collector output capacitance
Cob
VCB=-10V,IE=0, f=1MHz
36
pF
Transition frequency
fT
*
VCE=-2V,IC=-0.5A,
f=100MHz
200
MHz
Notes:
1.
Pulse Test : Pulse Width≤300µs, duty cycle ≤2%.
CLASSIFICATION OF hFE
RANK
P
Q
RANGE
82-180
120-270
www.cj-elec.com
2
B,Mar,2016


Số phần tương tự - 2SA1012B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Mospec Semiconductor
2SA1012 MOSPEC-2SA1012 Datasheet
116Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(5A,50V,25W)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1012 JIANGSU-2SA1012 Datasheet
3Mb / 3P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Toshiba Semiconductor
2SA1012 TOSHIBA-2SA1012 Datasheet
199Kb / 3P
   TRANSISITOR (HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATIONS)
logo
Micro Commercial Compon...
2SA1012 MCC-2SA1012 Datasheet
314Kb / 2P
   PNP Plastic-Encapsulate Transistor
logo
Unisonic Technologies
2SA1012 UTC-2SA1012 Datasheet
111Kb / 4P
   HIGH CURRENT SWITCHING APPLICATION
More results

Mô tả tương tự - 2SA1012B

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB1261 JIANGSU-2SB1261 Datasheet
918Kb / 4P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
MJD3055 DGNJDZ-MJD3055 Datasheet
2Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
2SCR587D3 DGNJDZ-2SCR587D3 Datasheet
2Mb / 7P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB1184 JIANGSU-2SB1184 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1899 JIANGSU-2SD1899 Datasheet
862Kb / 4P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1225 JIANGSU-2SA1225 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1952 JIANGSU-2SA1952 Datasheet
1Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
2SD669 DGNJDZ-2SD669 Datasheet
1Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
MJD41C DGNJDZ-MJD41C Datasheet
2Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
MJD127 DGNJDZ-MJD127 Datasheet
2Mb / 5P
   TO-252-2L Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com