công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SD1119 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện 2SD1119
Giải thích chi tiết về linh kiện  SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SD1119 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SD1119 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SD1119 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SD1119 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD
SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1119
TRANSISTOR (NPN)
FEATURES
Low collector-emitter saturation voltage VCE(sat)
Satisfactory operation performances at high efficiency with the low
voltage power supply.
MAXIMUM RATINGS (Ta=25
℃ unless otherwise noted)
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25
℃ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC =100μA, IE=0
40
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC =1mA, IB=0
25
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=10μA, IC=0
7
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=10V, IE=0
0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=6V, IC=0
0.1
μA
hFE(1)
VCE=2V, IC=500mA
230
600
DC current gain
hFE(2)
VCE=2V, IC=2A
150
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=3A, IB=0.1A
1
V
Transition frequency
fT
VCE=6V, IC=50mA, f=200MHz
150
MHz
Collector output capacitance
Cob
VCB=20V, f=1MHz
50
pF
CLASSIFICATION OF hFE(1)
Rank
Q
R
Range
230-380
340-600
Marking
TQ
TR
Symbol
Parameter
Value
Unit
VCBO
Collector- Base Voltage
40
V
VCEO
Collector-Emitter Voltage
25
V
VEBO
Emitter-Base Voltage
7
V
IC
Collector Current -Continuous
3
A
PC
Collector Dissipation
500
mW
TJ
Junction Temperature
150
Tstg
Storage Temperature
-55
~150
SOT-89-3L
1. BASE
2. COLLECTOR
3. EMITTER
1
2
3
www.cj-elec.com
1
www.cj-elec.com
C,Oct,2015


Số phần tương tự - 2SD1119

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1119 PANASONIC-2SD1119 Datasheet
38Kb / 2P
   Silicon NPN epitaxial planer type(For low-frequency power amplification0
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1119 KEXIN-2SD1119 Datasheet
50Kb / 1P
   Silicon NPN epitaxial planar type
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
2SD1119 HTSEMI-2SD1119 Datasheet
516Kb / 2P
   TRANSISTOR (NPN)
logo
GUANGDONG HOTTECH INDUS...
2SD1119 HOTTECH-2SD1119 Datasheet
164Kb / 2P
   Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
2SD1119 BILIN-2SD1119 Datasheet
166Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planar type
More results

Mô tả tương tự - 2SD1119

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB1386 JIANGSU-2SB1386 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SB1424 JIANGSU-2SB1424 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2881 JIANGSU-2SC2881 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SC5785 JIANGSU-2SC5785 Datasheet
1Mb / 3P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1766 JIANGSU-2SD1766 Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1013 JIANGSU-2SA1013 Datasheet
11Mb / 4P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
BCX54 JIANGSU-BCX54 Datasheet
2Mb / 5P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
BCX69 JIANGSU-BCX69 Datasheet
1Mb / 3P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
D882H JIANGSU-D882H Datasheet
1Mb / 4P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
BCX55 JIANGSU-BCX55 Datasheet
2Mb / 5P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
BSR33 JIANGSU-BSR33 Datasheet
1Mb / 3P
   SOT-89-3L Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com