công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LA-150-P bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - LEM

tên linh kiện LA-150-P
Giải thích chi tiết về linh kiện  Current Transducer LA 150-P
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  LEM [LEM]
Trang chủ  http://www.lem.co.jp/HQ/en
Logo LEM - LEM

LA-150-P bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - LEM

  LA-150-P Datasheet HTML 1Page - LEM LA-150-P Datasheet HTML 2Page - LEM LA-150-P Datasheet HTML 3Page - LEM LA-150-P Datasheet HTML 4Page - LEM  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
Page 4/4
26June2015/version 4
LEM reserves the right to carry out modifications on its transducers, in order to improve them, without prior notice
www.lem.com
Dimensions LA 150-P (in mm)
Mechanical characteristics
● General tolerance
±0.5 mm
● Primary through-hole
13.5 × 10 mm
● Fastening & connection of secondary 3 pins 0.6 × 0.6 mm
Recommended PCB hole
⌀ 1.1 mm
Remarks
● I
S is positive when IP flows in the direction of the arrow.
● Temperature of the primary conductor should not exceed
100 °C.
● Installation of the transducer must be done unless
otherwise specified on the datasheet, according to LEM
Transducer Generic Mounting Rules. Please refer to
LEM document N°ANE120504 available on our Web site:
Products/Product Documentation.
● Dynamic performances (di/dt and response time) are
best with a single bar completely filling the primary hole.
● This is a standard model. For different versions (supply
voltages, turns ratios, unidirectional measurements...),
please contact us.
d
Cp
d
Cl
U
C
U
C
R
M
I
P
I
S
Connection


Số phần tương tự - LA-150-P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LA-150-100 ETC2-LA-150-100 Datasheet
117Kb / 1P
   TYPE LA 5 through 150 Amperes
LA-150-100 ETC2-LA-150-100 Datasheet
117Kb / 1P
   DC Ammeter Shunts
LA-150-50 ETC2-LA-150-50 Datasheet
117Kb / 1P
   TYPE LA 5 through 150 Amperes
LA-150-50 ETC2-LA-150-50 Datasheet
117Kb / 1P
   DC Ammeter Shunts
More results

Mô tả tương tự - LA-150-P

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
LEM
LA150-P LEM-LA150-P Datasheet
26Kb / 2P
   Current Transducer LA 150-P
LA-100-P LEM-LA-100-P Datasheet
639Kb / 3P
   Current Transducer LA 100-P
LA100P LEM-LA100P Datasheet
69Kb / 2P
   CURRENT TRANSDUCER LA 100-P
LA55-P LEM-LA55-P Datasheet
68Kb / 2P
   Current Transducer LA 55-P
LA55P LEM-LA55P Datasheet
68Kb / 2P
   Current Transducer LA 55-P
LA100-P LEM-LA100-P Datasheet
69Kb / 2P
   Current Transducer LA 100-P
LA125-P LEM-LA125-P Datasheet
84Kb / 2P
   Current Transducer LA 125-P
LA200-P LEM-LA200-P Datasheet
85Kb / 2P
   Current Transducer LA 200-P
LA305-S LEM-LA305-S Datasheet
65Kb / 2P
   Current Transducer LA 305-S
LA205-S LEM-LA205-S Datasheet
73Kb / 2P
   Current Transducer LA 205-S
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com