công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2458 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện 2SC2458
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SC2458 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SC2458 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2458 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2458 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2458 Datasheet HTML 4Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2458 Datasheet HTML 5Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
www.cj-elec.com
2
www.cj-elec.com
F,Aug,2017
(/(&75,&$/&+$5$&7(5,67,&6
a
T =25
unless otherwise specified
Parameter
Symbol
Test
conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector-base breakdown voltage
V(BR)CBO
IC= 0.1mA,IE=0
50
V
Collector-emitter breakdown voltage
V(BR)CEO
IC=1mA,IB=0
50
V
Emitter-base breakdown voltage
V(BR)EBO
IE=0.1mA,IC=0
5
V
Collector cut-off current
ICBO
VCB=50V,IE=0
0.1
μA
Emitter cut-off current
IEBO
VEB=5V,IC=0
0.1
μA
DC current gain
hFE
VCE=6V, IC=2mA
70
700
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat)
IC=100mA,IB=10mA
0.25
V
Collector output capacitance
Cob
VCB=10V,IE=0, f=1MHz
3.5
pF
Transition frequency
fT
VCE=10V,IC=1mA
80
MHz
CLASSIFICATION OF hFE
RANK
O
Y
GR
BL
RANGE
70-140
120-240
200-400
350-700


Số phần tương tự - 2SC2458

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Toshiba Semiconductor
2SC2458 TOSHIBA-2SC2458 Datasheet
179Kb / 4P
   Audio Amplifier Applications Low Noise Audio Amplifier Applications
logo
List of Unclassifed Man...
2SC2458 ETC1-2SC2458 Datasheet
48Kb / 1P
   TO-92 Plastic Package Transistors (NPN)
logo
Toshiba Semiconductor
2SC2458 TOSHIBA-2SC2458 Datasheet
182Kb / 4P
   Audio Amplifier Applications
2SC2458 TOSHIBA-2SC2458 Datasheet
312Kb / 4P
   Audio Amplifier Applications
2SC2458 TOSHIBA-2SC2458 Datasheet
312Kb / 4P
   Audio Amplifier Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SC2458

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
KSD1021 JIANGSU-KSD1021 Datasheet
507Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
KTC3195 JIANGSU-KTC3195 Datasheet
269Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SA821S JIANGSU-2SA821S Datasheet
500Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SC3311A JIANGSU-2SC3311A Datasheet
586Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SC4115S JIANGSU-2SC4115S Datasheet
2Mb / 5P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SD2470 JIANGSU-2SD2470 Datasheet
369Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SA933AS JIANGSU-2SA933AS Datasheet
6Mb / 5P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SC2839 JIANGSU-2SC2839 Datasheet
805Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
KSD1020 JIANGSU-KSD1020 Datasheet
486Kb / 3P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
KTC3199 JIANGSU-KTC3199 Datasheet
2Mb / 5P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1267 JIANGSU-2SA1267 Datasheet
3Mb / 5P
   TO-92S Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com