công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TA1204AF bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện TA1204AF
Giải thích chi tiết về linh kiện  款 CORRECTION IC FOR LCD TV
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

TA1204AF bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Toshiba Semiconductor

  TA1204AF Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor TA1204AF Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor TA1204AF Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor TA1204AF Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor TA1204AF Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor TA1204AF Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor TA1204AF Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor TA1204AF Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor TA1204AF Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 25 page
background image
TA1204AF
2001-02-07 5/25
PIN
No.
PIN NAME
FUNCTION
INTERFACE CIRCUIT
INPUT / OUTPUT
SIGNAL
13
16
20
R FBL
G FBL
B FBL
Connect filter for canceling positive
offset in relation to each axis.
DC
14
19
21
R Out
G Out
B Out
Outputs R / G / B signal.
Up to 300pF capacity can be
driven.
15
18
22
R FBH
G FBH
B FBH
Connect filter for canceling negative
offset in relation to each axis.
DC
17
GND
GND pin for block to which power is
supplied from VDD pin.
Connect to 5 and 39 GND pins using
short thick line.
23
V0 Cent.
Adjusts output signal center voltage.
When left open, biased 1 / 2VDD.
Voltage on this pin is used as common
output center voltage.
DC input
Adjustable voltage
range :
1 to 11.4V


Số phần tương tự - TA1204AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Transcom, Inc.
TA120-155-45-31 TRANSCOM-TA120-155-45-31 Datasheet
32Kb / 1P
   12 ??15.5 GHz 1W Amplifier
logo
Beijing Yaohuadechang E...
TA1200 YHDC-TA1200 Datasheet
1Mb / 1P
   Through core type precision current transformer
logo
Okaya Electric America,...
TA120033 OKAYA-TA120033 Datasheet
80Kb / 1P
   SPARK QUENCHER
logo
Transko Electronics, In...
TA12004AD TRANSKO-TA12004AD Datasheet
567Kb / 4P
   120.0 MHz IF SAW Filter / 4.2 MHz Bandwidth
Revision 0: 27. Jun. 2009
TA12009AD1 TRANSKO-TA12009AD1 Datasheet
544Kb / 4P
   120.0 MHz IF SAW Filter / 9.70 MHz Bandwidth
Revision 0: 18. Nov. 2008
More results

Mô tả tương tự - TA1204AF

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
LAXC021T0B-Q1 ETC2-LAXC021T0B-Q1 Datasheet
33Kb / 1P
   IC for LCD TV
logo
Rohm
BD8138EFV ROHM-BD8138EFV Datasheet
338Kb / 6P
   y-correction IC for TFT-LCD Panel
BD8132FV ROHM-BD8132FV Datasheet
347Kb / 6P
   y-correction IC for TFT-LCD Panel
BD8139EFV ROHM-BD8139EFV Datasheet
341Kb / 6P
   y-correction IC for TFT-LCD Panel
logo
Sanyo Semicon Device
LC74982W SANYO-LC74982W Datasheet
99Kb / 14P
   LCD TV Scan Converter IC
logo
Panasonic Semiconductor
AN2546FH-A PANASONIC-AN2546FH-A Datasheet
431Kb / 29P
   Automotive LCD TV signal processor IC
AN2526NFH PANASONIC-AN2526NFH Datasheet
442Kb / 35P
   Automotive LCD TV signal processor IC
AN5452 PANASONIC-AN5452 Datasheet
69Kb / 9P
   IC for landing correction
logo
Texas Instruments
TPS65162 TI-TPS65162 Datasheet
1Mb / 36P
[Old version datasheet]   Compact LCD Bias IC With High Speed Amplifiers for TV-LCD Panels
logo
Toshiba Semiconductor
TA1290FN TOSHIBA-TA1290FN_01 Datasheet
214Kb / 13P
   PIF IC FOR TV
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com