công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2SC2314 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

tên linh kiện 2SC2314
Giải thích chi tiết về linh kiện  TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

2SC2314 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  2SC2314 Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2314 Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd 2SC2314 Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
TO-126 Package Outline Dimensions
Min
Max
Min
Max
A
2.500
2.900
0.098
0.114
A1
1.100
1.500
0.043
0.059
b
0.660
0.860
0.026
0.034
b1
1.170
1.370
0.046
0.054
c
0.450
0.600
0.018
0.024
D
7.400
7.800
0.291
0.307
E
10.600
11.000
0.417
0.433
e
e1
4.480
4.680
0.176
0.184
h
0.000
0.300
0.000
0.012
L
15.300
15.700
0.602
0.618
L1
2.100
2.300
0.083
0.091
P
3.900
4.100
0.154
0.161
Φ
3.000
3.200
0.118
0.126
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
2.290 TYP
0.090 TYP
www.cj-elec.com
3
C,Aug,2017


Số phần tương tự - 2SC2314

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Sanyo Semicon Device
2SC2314 SANYO-2SC2314 Datasheet
85Kb / 3P
   27MHz CB Transceiver Driver Applications?
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
2SC2314 TGS-2SC2314 Datasheet
59Kb / 1P
   27 MHz CB Transceiver Driver Applications
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC2314 ISC-2SC2314 Datasheet
236Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Foshan Blue Rocket Elec...
2SC2314 FOSHAN-2SC2314 Datasheet
1,021Kb / 6P
   Silicon NPN transistor in a TO-126F Plastic Package.
logo
Sanyo Semicon Device
2SC2314 SANYO-2SC2314 Datasheet
98Kb / 4P
   27MHz CB Transceiver Driver Applications
More results

Mô tả tương tự - 2SC2314

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
MJE170 JIANGSU-MJE170 Datasheet
919Kb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
2SB1167 JIANGSU-2SB1167 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD138 JIANGSU-BD138 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD233 JIANGSU-BD233 Datasheet
285Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD433 JIANGSU-BD433 Datasheet
939Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
2SD669AL JIANGSU-2SD669AL Datasheet
1Mb / 4P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
3DA882 JIANGSU-3DA882 Datasheet
954Kb / 3P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
MJE13003 DGNJDZ-MJE13003 Datasheet
171Kb / 1P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
D882 DGNJDZ-D882 Datasheet
397Kb / 2P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
BD439 DGNJDZ-BD439 Datasheet
2Mb / 5P
   TO-126 Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL




Chính sách bảo mật
ALLDATASHEET.VN
Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com